công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1539DDL bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Vishay Telefunken

tên linh kiện SI1539DDL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TFUNK [Vishay Telefunken]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI1539DDL bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI1539DDL Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 12Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 13Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 14Page - Vishay Telefunken SI1539DDL Datasheet HTML 15Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Si1539DDL
www.vishay.com
Vishay Siliconix
S15-0596-Rev. A, 30-Mar-15
11
Document Number: 62999
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?62999.
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Square Wave Pulse Duration (s)
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base= RthJA = 486 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Square Wave Pulse Duration (s)
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse


Số phần tương tự - SI1539DDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1539DDL VISHAY-SI1539DDL Datasheet
288Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1539DDL-T1-GE3 VISHAY-SI1539DDL-T1-GE3 Datasheet
288Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Mô tả tương tự - SI1539DDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4532DY VISHAY-SI4532DY Datasheet
123Kb / 7P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 23-Nov-93
SI3590DV VISHAY-SI3590DV_09 Datasheet
232Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 28-Sep-09
SI6544BDQ VISHAY-SI6544BDQ Datasheet
66Kb / 8P
   N-and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5511DC VISHAY-SI5511DC Datasheet
164Kb / 12P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
SI5504BDC VISHAY-SI5504BDC_10 Datasheet
152Kb / 12P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4544DY KEXIN-KI4544DY Datasheet
56Kb / 2P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4606A VBSEMI-AO4606A Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDS8960C-NL VBSEMI-FDS8960C-NL Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI3590DV TFUNK-SI3590DV Datasheet
233Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI4532CDY TFUNK-SI4532CDY Datasheet
296Kb / 15P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SH8M4TB VBSEMI-SH8M4TB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com