công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1539CDL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

tên linh kiện SI1539CDL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TFUNK [Vishay Telefunken]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI1539CDL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SI1539CDL Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI1539CDL Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 67469
S11-0238-Rev. A, 14-Feb-11
Vishay Siliconix
Si1539CDL
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
0.5
1
1.5
2
00.5
11.5
2
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 10 V thru 5 V
V
GS = 3 V
V
GS = 4 V
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
00.5
11.5
2
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
2
4
6
8
10
00.3
0.6
0.9
1.2
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 24 V
V
DS = 15 V
V
DS = 7.5 V
I
D = 0.6 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
01234
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
0
10
20
30
40
0
6
12
18
24
30
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
-50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
I
D = 0.6 A
V
GS = 10 V
V
GS = 4.5 V


Số phần tương tự - SI1539CDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1539CDL VISHAY-SI1539CDL Datasheet
241Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Feb-11
SI1539CDL VISHAY-SI1539CDL Datasheet
280Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1539CDL-T1-GE3 VBSEMI-SI1539CDL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1539CDL-T1-GE3 VISHAY-SI1539CDL-T1-GE3 Datasheet
280Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1539CDL VISHAY-SI1539CDL_V01 Datasheet
280Kb / 16P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1539CDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4532DY VISHAY-SI4532DY Datasheet
123Kb / 7P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 23-Nov-93
SI3590DV VISHAY-SI3590DV_09 Datasheet
232Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 28-Sep-09
SI6544BDQ VISHAY-SI6544BDQ Datasheet
66Kb / 8P
   N-and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5511DC VISHAY-SI5511DC Datasheet
164Kb / 12P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
SI5504BDC VISHAY-SI5504BDC_10 Datasheet
152Kb / 12P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4544DY KEXIN-KI4544DY Datasheet
56Kb / 2P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4606A VBSEMI-AO4606A Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDS8960C-NL VBSEMI-FDS8960C-NL Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI3590DV TFUNK-SI3590DV Datasheet
233Kb / 13P
   N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI4532CDY TFUNK-SI4532CDY Datasheet
296Kb / 15P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SH8M4TB VBSEMI-SH8M4TB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com