công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004GP-Z41-B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 1N4004GP-Z41-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

1N4004GP-Z41-B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  1N4004GP-Z41-B Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 1N4004GP-Z41-B Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 1N4004GP-Z41-B Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 1N4004GP-Z41-B Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1N4004G
DIODE
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R601-253.B
TYPICAL CHARACTERISTICS
Forward Current Derating Curve
1.0
0.8
0.6
0.4
0
0
25
50
75
100 125 150
175
Single Phase Half Wave 60Hz
Resistive or inductive Load
Ambient Temperature, TA (°C)
Maximum Non-repetitive Peak Forward
Surge Current
30
25
20
15
10
5.0
110
100
Number of Cycles at 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
Typical Instantaneous Forward
Characteristics
20
10
1
0.1
0.01
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4 1.5
Instantaneous Forward Voltage, VFM (V)
TJ=25°C
Pulse Width=300s
1% Duty Cycle
Typical Reverse Characteristics
1,000
100
10
1
0.1
0.01020
40
60
80
100
Percent of Peak Reverse Voltage (%)
TJ=25°C
TJ=100°C
TJ=150°C
Typical Junction Capacitance
200
100
10
1
0.1
1.0
10
100
Reverse voltage (V)
TJ=25°C
Typical Transient Thermal Impedance
100
10
1
0.1
0.01
0.1
1
10
100
t, Pulse Duration (sec.)


Số phần tương tự - 1N4004GP-Z41-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
1N4004GP-AQ DIOTEC-1N4004GP-AQ Datasheet
143Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Vishay Siliconix
1N4004GP-M3 VISHAY-1N4004GP-M3 Datasheet
82Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
Revision: 04-Dec-13
More results

Mô tả tương tự - 1N4004GP-Z41-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
FM501 RECTRON-FM501 Datasheet
23Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER (GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER)
logo
Shanghai Shunye Electro...
1N4001G SY-1N4001G Datasheet
232Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
6A05G SY-6A05G Datasheet
1,002Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
SBM4001PT CHENMKO-SBM4001PT Datasheet
72Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Shanghai Shunye Electro...
1N4001SG SHUNYE-1N4001SG_17 Datasheet
594Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
1N5400G SHUNYE-1N5400G_17 Datasheet
1Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
BY127G SHUNYE-BY127G_17 Datasheet
991Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
1N5391G SHUNYE-1N5391G Datasheet
1Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
BY251G SHUNYE-BY251G Datasheet
995Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Sangdest Microelectroni...
RL201G SMC-RL201G Datasheet
210Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
1N4001G CHENDA-1N4001G_V01 Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com