công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1553CDL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Vishay Telefunken

tên linh kiện SI1553CDL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TFUNK [Vishay Telefunken]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI1553CDL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI1553CDL Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 12Page - Vishay Telefunken SI1553CDL Datasheet HTML 13Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Si1553CDL
www.vishay.com
Vishay Siliconix
S14-1130-Rev. B, 02-Jun-14
9
Document Number: 67693
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.1
1
10
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0.6
0.75
0.9
1.05
1.2
- 50
- 25
0
255075
100
125
150
T
J -Temperature (°C)
I
D
= 250 μA
0
0.5
1
1.5
2
02468
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
I
D = 0.4 A
0
1.6
3.2
4.8
6.4
0.001
0.01
0.1
1
10
Time (s)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
V
DS -Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
100 ms
Limited by R
DS(on)*
1 ms
T
C = 25 °C
Single Pulse
BVDSS Limited
10 ms
1 s
10 s, DC


Số phần tương tự - SI1553CDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
262Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
278Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1553CDL-T1-GE3 VBSEMI-SI1553CDL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1553CDL-T1-GE3 VISHAY-SI1553CDL-T1-GE3 Datasheet
278Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL_V01 Datasheet
278Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1553CDL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3588DV VISHAY-SI3588DV Datasheet
59Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
262Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI3586DV VISHAY-SI3586DV_09 Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
logo
Vaishali Semiconductor
SI3585DV VAISH-SI3585DV Datasheet
67Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4511DY VISHAY-SI4511DY Datasheet
77Kb / 8P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Aug-04
SI5509DC VISHAY-SI5509DC_08 Datasheet
134Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Mar-06
SI5515CDC VISHAY-SI5515CDC_10 Datasheet
276Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SIA519EDJ VISHAY-SIA519EDJ Datasheet
275Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Dec-09
SI4511DY VISHAY-SI4511DY_V01 Datasheet
142Kb / 9P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO7600 VBSEMI-AO7600 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com