công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB24L-8-B-TA3-T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện BTB24L-8-B-TA3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  25A TRIACS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

BTB24L-8-B-TA3-T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies

  BTB24L-8-B-TA3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies BTB24L-8-B-TA3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies BTB24L-8-B-TA3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
BTB24
Preliminary
TRIAC
www.unisonic.com.tw
1 of 3
Copyright © 2014 Unisonic Technologies Co., Ltd
QW-R401-046.c
25A TRIACS
DESCRIPTION
The UTC BTB24 is a 25A triacs which can be operated in 4
quadrants, it uses UTC’s advanced technology to provide
customers with high commutation performances.
The UTC BTB24 is suitable for AC switching application and
phase control application such as fan speed and temperature
modulation control, lighting control and static switching relay, either
in through-hole or surface-mount packages.
SYMBOL
MT2
G
MT1
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Package
Pin Assignment
Packing
Lead Free
Halogen Free
1
2
3
BTB24L-x-x-TA3-T
BTB24G-x-x-TA3-T
TO-220
MT1
MT2
G
Tube
SENSITIVITY AND TYPE
PART NUMBER
VOLTAGE
SENSITIVITY
TYPE
600V
800V
B
50mA
STANDARD
: Available
MARKING


Số phần tương tự - BTB24L-8-B-TA3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
133Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BTB24 FOSHAN-BTB24 Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
logo
STMicroelectronics
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
142Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless??triacs
July 2007 Rev 10
More results

Mô tả tương tự - BTB24L-8-B-TA3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BTA24 STMICROELECTRONICS-BTA24 Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600B TGS-BTA24-600B Datasheet
128Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA26-600BW TGS-BTA26-600BW Datasheet
67Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA24-600C TGS-BTA24-600C Datasheet
285Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB24A UTC-BTB24A_15 Datasheet
165Kb / 3P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600BW TGS-BTA24-600BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA24-800BW TGS-BTA24-800BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
TPDV1225-E TGS-TPDV1225-E Datasheet
202Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
T2550H-600T KERSEMI-T2550H-600T Datasheet
498Kb / 5P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600BF TGS-BTA24-600BF Datasheet
61Kb / 1P
   25A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com