công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB16A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện BTB16A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16A TRIACS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

BTB16A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies

  BTB16A_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies BTB16A_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies BTB16A_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies BTB16A_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
BTB16A
Preliminary
TRIAC
www.unisonic.com.tw
1 of 4
Copyright © 2014 Unisonic Technologies Co., Ltd
QW-R401-058.b
16A TRIACS
DESCRIPTION
The UTC BTB16A is a 16A triacs which can be operated in 3
quadrants, it uses UTC’s advanced technology to provide customers
with high commutation performances.
The UTC BTB16A is suitable for inductive load switching
operations, also can be used in ON/OFF function applications such as
induction motor starting circuits, heating regulation, static relays etc.
SYMBOL
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Package
Pin Assignment
Packing
Lead Free
Halogen Free
1
2
3
BTB16AL-x-xx-TA3-T
BTB16AG-x-xx-TA3-T
TO-220
MT1
MT2
G
Tube
SENSITIVITY AND TYPE
PART NUMBER
VOLTAGE
SENSITIVITY
TYPE
600V
800V
BW
50mA
SNUBBERLESS
CW
35mA
SNUBBERLESS
SW
10mA
LOGIC LEVEL
: Available
MARKING


Số phần tương tự - BTB16A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
BTB16AG-6-SW-TA3-T UTC-BTB16AG-6-SW-TA3-T Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
BTB16AG-8-BW-TA3-T UTC-BTB16AG-8-BW-TA3-T Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
BTB16AG-8-SW-TA3-T UTC-BTB16AG-8-SW-TA3-T Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
BTB16AL-6-BW-TA3-T UTC-BTB16AL-6-BW-TA3-T Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
BTB16AL-6-CW-TA3-T UTC-BTB16AL-6-CW-TA3-T Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
More results

Mô tả tương tự - BTB16A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA16-800B TGS-BTA16-800B Datasheet
142Kb / 1P
   16A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTA16A UTC-BTA16A_15 Datasheet
195Kb / 4P
   16A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT16 JIEJIE-ACJT16 Datasheet
358Kb / 5P
   16A TRIACs
logo
Unisonic Technologies
BTB16A UTC-BTB16A Datasheet
162Kb / 4P
   16A TRIACS
BTA16A UTC-BTA16A Datasheet
169Kb / 4P
   16A TRIACS
logo
SiPower Inc.
BTA16 SIPOWER-BTA16 Datasheet
1Mb / 6P
   16A Triacs
logo
STMicroelectronics
BTA16 STMICROELECTRONICS-BTA16 Datasheet
99Kb / 9P
   16A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JST139 JIEJIE-JST139 Datasheet
394Kb / 6P
   16A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTB16-600B TGS-BTB16-600B Datasheet
87Kb / 1P
   16A TRIACS
logo
SiPower Inc.
BTA316X SIPOWER-BTA316X Datasheet
1Mb / 7P
   16A Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com