công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA40L-8-B-T47-T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện BTA40L-8-B-T47-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  40A STANDARD TRIAC
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

BTA40L-8-B-T47-T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  BTA40L-8-B-T47-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies BTA40L-8-B-T47-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies BTA40L-8-B-T47-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BTA40
Preliminary
TRIAC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 3
www.unisonic.com.tw
QW-R401-048.b
UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or
other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained
herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where
malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in
whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information
presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate
and reliable and may be changed without notice.


Số phần tương tự - BTA40L-8-B-T47-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
BTA40L-6-B-T3P-T UTC-BTA40L-6-B-T3P-T Datasheet
164Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
More results

Mô tả tương tự - BTA40L-8-B-T47-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
BTA40 UTC-BTA40 Datasheet
164Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
BTB40 UTC-BTB40 Datasheet
163Kb / 3P
   40A STANDARD TRIAC
logo
NTE Electronics
NTE5679 NTE-NTE5679 Datasheet
18Kb / 2P
   TRIAC - 600V, 40A
logo
Apollo Electron Co., Lt...
TF4A60 APOLLOELECTRON-TF4A60 Datasheet
2Mb / 5P
   Standard Triac
TF8A60 APOLLOELECTRON-TF8A60 Datasheet
2Mb / 6P
   Standard Triac
TF12A80 APOLLOELECTRON-TF12A80 Datasheet
1Mb / 6P
   Standard Triac
TD8A60 APOLLOELECTRON-TD8A60 Datasheet
1Mb / 5P
   Standard Triac
TF6A60 APOLLOELECTRON-TF6A60 Datasheet
3Mb / 6P
   Standard Triac
TF25A60 APOLLOELECTRON-TF25A60 Datasheet
1Mb / 6P
   Standard Triac
TF8A80 APOLLOELECTRON-TF8A80 Datasheet
3Mb / 6P
   Standard Triac
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com