công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MC33063A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC3x063A 1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MC33063A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button MC33063A_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments MC33063A_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
IC, Collector Current (A)
Darlington Connection
VCC = 5 V
Pin 7 = VCC
Pin 2, 3, 5 = GND
TA = 25°C
Force Beta = 20
0
0
1
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
VCC, Supply Voltage (V)
CT = 1 nF
Pin 7 = VCC
Pin 2 = GND
TA = 25°C
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
CT, Oscillator Timing Capacitor (nF)
VCC = 5 V
Pin 7 = VCC
Pin 5 = GND
TA = 25°C
tON
tOFF
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
IE, Emitter Current (A)
VCC = 5 V
Pin 1, 7, 8 = VCC
Pin 3, 5 = GND
TA = 25°C
1
1
0
MC33063A, MC34063A
SLLS636N – DECEMBER 2004 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
7.9 Typical Characteristics
Figure 2. Output Switch Saturation Voltage vs
Figure 1. Output Switch On-Off Time vs
Emitter Current (Emitter-Follower Configuration)
Oscillator Timing Capacitor
Figure 4. Standby Supply Current vs Supply Voltage
Figure 3. Output Switch Saturation Voltage vs
Collector Current (Common-Emitter Configuration)
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: MC33063A MC34063A


Số phần tương tự - MC33063A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
200Kb / 12P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
1996 REV 5
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
149Kb / 16P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
August, 2000 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC33063AP1 MOTOROLA-MC33063AP1 Datasheet
948Kb / 15P
   DC-to-DC Converter Control Circuits SILICON MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
159Kb / 13P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
February, 2007 ??Rev. 19
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results

Mô tả tương tự - MC33063A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MC33063A TI1-MC33063A_16 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
MC33063A TI-MC33063A_09 Datasheet
735Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A Datasheet
303Kb / 15P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A_07 Datasheet
494Kb / 16P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1 Datasheet
282Kb / 14P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATOR
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1_15 Datasheet
694Kb / 26P
[Old version datasheet]   MC33063A-Q1 1.5-A Peak Boost, Buck, Inverting Switching Regulator
logo
ON Semiconductor
MC34063LBBEVB ONSEMI-MC34063LBBEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC34063LBKEVB ONSEMI-MC34063LBKEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC34063A ONSEMI-MC34063A_07 Datasheet
159Kb / 13P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
February, 2007 ??Rev. 19
MC34063LINVEVB ONSEMI-MC34063LINVEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com