công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM46000-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM46000-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 60 V 0.5 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM46000-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM46000-Q1_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 50 page
background image
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
VIN (V)
Load = 0.2A
Load = 0.3A
Load = 0.4A
Load = 0.5A
C027
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
VIN (V)
Load = 0.2A
Load = 0.3A
Load = 0.4A
Load = 0.5A
C028
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
VIN (V)
Load = 0.2A
Load = 0.3A
Load = 0.4A
Load = 0.5A
C023
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
VIN (V)
Load = 0.2A
Load = 0.3A
Load = 0.4A
Load = 0.5A
C025
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
VIN (V)
Load = 0.2A
Load = 0.3A
Load = 0.4A
Load = 0.5A
C022
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
VIN (V)
Load = 0.2A
Load = 0.3A
Load = 0.4A
Load = 0.5A
C024
LM46000-Q1
SNVSAA1A – JULY 2015 – REVISED AUGUST 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, VIN = 24 V, VOUT = 3.3 V, FS = 500 kHz, L = 27 µH, COUT = 100 µF, CFF = 33 pF. Please refer to
Application Performance Curves for Bill of Materials (BOM) for other VOUT and FS combinations.
VOUT = 3.3 V
FS = 500 kHz
VOUT = 5 V
FS = 200 kHz
Figure 13. Drop-Out Curve
Figure 14. Drop-Out Curve
VOUT = 5 V
FS = 500 kHz
VOUT = 5 V
FS = 1 MHz
Figure 15. Drop-Out Curve
Figure 16. Drop-Out Curve
VOUT = 12 V
FS = 500 kHz
VOUT = 24 V
FS = 500 kHz
Figure 17. Drop-Out Curve
Figure 18. Drop-Out Curve
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM46000-Q1


Số phần tương tự - LM46000-Q1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM46000-Q1 TI1-LM46000-Q1 Datasheet
2Mb / 54P
[Old version datasheet]   3.5-V to 60-V, 0.5-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
More results

Mô tả tương tự - LM46000-Q1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM43600 TI-LM43600_15 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 0.5 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM46002-Q1 TI-LM46002-Q1_15 Datasheet
1Mb / 52P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 60 V 2 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM46002 TI-LM46002_15 Datasheet
1Mb / 52P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 60 V 2 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43600-Q1 TI-LM43600-Q1_15 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 0.5 A Synchronous Step-Down Voltage
LM46000-Q1 TI1-LM46000-Q1 Datasheet
2Mb / 54P
[Old version datasheet]   3.5-V to 60-V, 0.5-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM46000 TI1-LM46000 Datasheet
2Mb / 56P
[Old version datasheet]   LM46000 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 60 V 0.5 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM46000 TI-LM46000_15 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM46000 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 60 V 0.5 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602-Q1 TI1-LM43602-Q1 Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1_17 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com