công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM22680 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM22680
Giải thích chi tiết về linh kiện  42 V, 2 A SIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator With Features
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM22680 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM22680_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM22680_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
LM22680, LM22680-Q1
www.ti.com
SNVS595L – SEPTEMBER 2008 – REVISED NOVEMBER 2014
Typical Characteristics (continued)
Vin = 12 V, TJ = 25°C (unless otherwise specified)
Figure 8. Normalized Feedback Voltage vs Temperature
Figure 7. Standby Quiescent Current vs Input Voltage
Figure 10. Switching Frequency vs RT/SYNC Resistor
Figure 9. Normalized Feedback Voltage vs Input Voltage
Figure 11. Soft-Start Current vs Temperature
Copyright © 2008–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM22680 LM22680-Q1


Số phần tương tự - LM22680_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM22680MR-ADJ NSC-LM22680MR-ADJ Datasheet
568Kb / 16P
   2A SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22680MRE-ADJ NSC-LM22680MRE-ADJ Datasheet
568Kb / 16P
   2A SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22680MRX-ADJ NSC-LM22680MRX-ADJ Datasheet
568Kb / 16P
   2A SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
More results

Mô tả tương tự - LM22680_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM22670 TI1-LM22670_17 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   42-V, 3-A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator With Features
LM22678 TI-LM22678_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator With Features
LM22675 TI-LM22675_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM22675/-Q1 42 V, 1 A SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22670 TI-LM22670_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   LM22670/-Q1 42 V, 3 A SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22676 TI-LM22676_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22676/-Q1 42 V, 3 A SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22677 TI-LM22677_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LM22677/-Q1 42-V, 5-A SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator With Features
LM22679 TI-LM22679_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   LM22679/-Q1 42-V, 5-A SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator With Features
LM22673 TI-LM22673_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22673/-Q1 42 V, 3 A SIMPLE SWITCHER짰, Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22674 TI-LM22674_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM22674/-Q1 42 V, 500 mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
LM22671 TI-LM22671_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   LM22671/-Q1 42 V, 500 mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com