công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM20124-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM20124-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM20124-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM20124-Q1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM20124-Q1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
LM20124, LM20124-Q1
www.ti.com
SNVS507F – OCTOBER 2007 – REVISED MARCH 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (continued)
Unless otherwise specified: CIN = COUT = 100 µF, L = 1.0 µH (Coilcraft MSS1038), VIN = 5V, VOUT = 1.2V, RLOAD = 1.2Ω, TA =
25°C for efficiency curves, loop gain plots and waveforms, and TJ = 25°C for all others.
UVLO Threshold
Peak Current Limit
vs.
vs.
Temperature
Temperature
Figure 13.
Figure 14.
Peak Current Limit
Peak Current Limit
vs.
vs.
VOUT
VIN
Figure 15.
Figure 16.
Load Transient Response
Line Transient Response
Figure 17.
Figure 18.
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM20124 LM20124-Q1


Số phần tương tự - LM20124-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM20124 NSC-LM20124 Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
LM20124 NSC-LM20124 Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
LM20124MH NSC-LM20124MH Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
LM20124MH NSC-LM20124MH Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
LM20124MHE NSC-LM20124MHE Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM20124-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM20124 NSC-LM20124_08 Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
LM20124 NSC-LM20124 Datasheet
578Kb / 20P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
LM20154 NSC-LM20154 Datasheet
723Kb / 22P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator with SYNCOUT
LM20154 NSC-LM20154_08 Datasheet
723Kb / 22P
   4A, 1MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator with SYNCOUT
LM20144 NSC-LM20144_08 Datasheet
835Kb / 20P
   4A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20144 NSC-LM20144 Datasheet
835Kb / 20P
   4A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
logo
Texas Instruments
LM20144 TI1-LM20144_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   4A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM20134 NSC-LM20134 Datasheet
699Kb / 22P
   4A, PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization
LM20134 NSC-LM20134_08 Datasheet
699Kb / 22P
   4A, PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization
LM20123 NSC-LM20123_08 Datasheet
581Kb / 20P
   3A, 1.5MHz PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com