công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3102 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM3102
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3102/-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1-MHz, 2.5-A Step-Down Voltage Regulator
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM3102 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM3102_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM3102_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 30 page
background image
VIN
VIN
BST
SW
AGND
RON
EN
SW
SW
SW
SW
AGND AGND AGND
SW
SW
SW
SW
VCC
AGND
SS
PGND PGND PGND
VCC
AGND
FB
A
B
C
D
E
F
G
4
3
2
1
PGND
Top Mark
LM3102, LM3102-Q1
www.ti.com
SNVS515H – SEPTEMBER 2007 – REVISED JUNE 2015
5 Pin Configuration and Functions
PWP Package
YPA Package
20-Pin HTSSOP
28–Ball DSBGA
Top View
Top View
Pin Functions
PIN
TYPE
DESCRIPTION
NAME
PIN NO.
BALL NO.
1
9
10
N/C
No Connection
12
19
20
A2
A3
2
B2
B3
SW
C2
Power
Switching Node
C3
D2
3
D3
D4
4
A4
VIN
Power
Input supply voltage
5
B4
BST
6
C4
Power
Connection for bootstrap capacitor
E3
E4
F1
AGND
7
Ground
Analog Ground
F2
F3
G3
SS
8
G2
Analog
Soft-Start
GND
11
Ground
Ground
FB
13
G1
Analog
Feedback
EN
14
G4
Analog
Enable
RON
15
F4
Analog
ON-time Control
E1
VCC
16
Power
Start-up regulator Output
E2
Copyright © 2007–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM3102 LM3102-Q1


Số phần tương tự - LM3102_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3102 TI1-LM3102_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER Synchronous 1MHz 2.5A Step-Down Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM3102_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM22675 TI-LM22675_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM22675/-Q1 42 V, 1 A SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator with Features
logo
National Semiconductor ...
LM3100 NSC-LM3100 Datasheet
1Mb / 15P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator
LM3100 NSC-LM3100_07 Datasheet
3Mb / 18P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator
LM3102 NSC-LM3102 Datasheet
379Kb / 18P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 2.5A Step-Down Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM3103 TI1-LM3103_14 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 0.75A Step-Down Voltage Regulator
LM3100 TI1-LM3100_14 Datasheet
2Mb / 21P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM3103 NSC-LM3103 Datasheet
351Kb / 16P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 0.75A Step-Down Voltage Regulator
LM1575 NSC-LM1575_07 Datasheet
848Kb / 28P
   SIMPLE SWITCHER짰 1A Step-Down Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM2576S-5.0-NOPB TI1-LM2576S-5.0-NOPB Datasheet
3Mb / 37P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 3A Step-Down Voltage Regulator
LM22671MRE-50 TI-LM22671MRE-50 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM22671/LM22671-Q1 42V, 500mA SIMPLE SWITCHER짰 Step-Down Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com