công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2622 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2622
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM2622 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM2622 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM2622 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM2622 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
LM2622
www.ti.com
SNVS068E – MAY 2000 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
IQ
IQ
vs.
vs.
VIN
VIN
(600 kHz, switching)
(1.3 MHz, not switching)
Figure 9.
Figure 10.
IQ
IQ
vs.
vs.
VIN
VIN
(1.3 MHz, switching)
(In shutdown)
Figure 11.
Figure 12.
Frequency
Frequency
vs.
vs.
VIN
VIN
(600 kHz)
(1.3 MHz)
Figure 13.
Figure 14.
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM2622


Số phần tương tự - LM2622

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2622 NSC-LM2622 Datasheet
429Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
LM2622 NSC-LM2622 Datasheet
460Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
LM2622MM-ADJ NSC-LM2622MM-ADJ Datasheet
429Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
LM2622MM-ADJ NSC-LM2622MM-ADJ Datasheet
460Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
LM2622MMX-ADJ NSC-LM2622MMX-ADJ Datasheet
429Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
More results

Mô tả tương tự - LM2622

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2622 NSC-LM2622 Datasheet
429Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
LM2622 NSC-LM2622_04 Datasheet
460Kb / 16P
   600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter
LM2700 NSC-LM2700 Datasheet
478Kb / 17P
   600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
logo
Texas Instruments
LM2700Q TI1-LM2700Q Datasheet
370Kb / 19P
[Old version datasheet]   600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
LM2700Q TI1-LM2700Q_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
LM2700 TI1-LM2700_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
logo
National Semiconductor ...
LM2700 NSC-LM2700_04 Datasheet
512Kb / 17P
   600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
logo
Texas Instruments
LM2700Q-Q1 TI-LM2700Q-Q1_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM2700Q 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
logo
ELM Technology Corporat...
ELM92 ELM-TECH-ELM92 Datasheet
1Mb / 14P
   600kHz High output current PWM step-up DC/DC converter
logo
Texas Instruments
LM2700 TI-LM2700_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM2700 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com