công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS03-15B03SR2S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

tên linh kiện LS03-15B03SR2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W, AC/DC converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Trang chủ  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

LS03-15B03SR2S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

  LS03-15B03SR2S Datasheet HTML 1Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS03-15B03SR2S Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS03-15B03SR2S Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS03-15B03SR2S Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS03-15B03SR2S Datasheet HTML 5Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LS03-15B03SR2S Datasheet HTML 6Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
AC/DC Converter
LS03-15BxxSR2S(-F) Series
2015.03.17-A/2
Page 5 of 6
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. reserves the copyright and right of final interpretation
LS03-15BxxSR2S Dimensions and Recommended Layout
Max35.00[1.378]
Min10.00[0.394]
1.30[0.051]
0.50[0.020]
13
57
10
12
27.94[1.100]
5.08[0.200]
FrontView
Note:
Unit:mm[inch]
Pindiametertolerances:±0.10[±0.004]
Generaltolerances:±0.50[±0.020]
1.ItisnecessarytoaddC1betweenpin5andpin7;
2.Itisnecessarytoaddpi-typefiltercircuittothe
output,suchasthetypicalapplicationofFigure1;
3.Itisneededtohavedistance≥6.4mmforsafety
betweenexternalcomponetsinprimarycircuitand
secondarycircuit.
Note:Grid2.54*2.54mm
Pin-Out
Pin
Function
1
AC(N)
3
5
7
10
12
AC(L)
+V(cap)
-Vo
+Vo
-V(cap)
3LS0000011-B0
Ø1.00[Ø0.039]
3
57
10
12
1
Primary
Circuit
Secondary
Circuit
THIRDANGLEPROJECTION
底视图
Max1.75[0.069]
Max11.00[0.433]
LS03-15BxxSR2S-F Dimensions and Recommended Layout
Note:Grid2.54*2.54mm
Note:
Unit:mm[inch]
Pinsectiontolerances:±0.10[±0.004]
Generaltolerances:±0.50[±0.020]
1.ItisnecessarytoaddC1betweenpin5and
Pin7;
2.Itisnecessarytoaddpi-typefiltercircuittothe
output,suchasthetypicalapplicationofFigure1.
Pin-Out
Pin
Function
THIRDANGLEPROJECTION
3LS0000015-A0
∅1.30[∅0.051]
13
7
10 12
5
1
AC(N)
3
5
7
10
12
AC(L)
+V(cap)
-V(cap)
-Vo
+Vo
13
7
10 12
5
Max35.00[1.378]
0.40[0.016]
Max11.00[0.433]
TYP6.00[0.236]
1.60[0.063]
0.80[0.031]
27.94[1.100]
5.08[0.200]
RightView
FrontView
TopView


Số phần tương tự - LS03-15B03SR2S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
LS03-15B03SR2S MORNSUN-LS03-15B03SR2S Datasheet
344Kb / 6P
   AC/DC Converter
More results

Mô tả tương tự - LS03-15B03SR2S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
LD03-16B03 MORNSUN-LD03-16B03 Datasheet
989Kb / 4P
   3W, AC/DC converter
LS03-16B03SS MORNSUN-LS03-16B03SS Datasheet
1Mb / 5P
   3W, AC/DC converter
LO03-10B03 MORNSUN-LO03-10B03 Datasheet
556Kb / 4P
   3W, AC-DC converter
LD03-10B03R2 MORNSUN-LD03-10B03R2_15 Datasheet
328Kb / 5P
   3W, AC-DC converter
LDE03-20B03W MORNSUN-LDE03-20B03W Datasheet
1Mb / 5P
   3W/5W, AC-DC converter
LDE03-20B03 MORNSUN-LDE03-20B03 Datasheet
1Mb / 6P
   3W/5W, AC-DC converter
LS03-05B03SC MORNSUN-LS03-05B03SC Datasheet
381Kb / 4P
   3W,HIGH VOLTAGE DC-DC(AC-DC) CONVERTER
LS03-05B03S MORNSUN-LS03-05B03S Datasheet
887Kb / 5P
   3W, AC-DC (High Voltage DC-DC) CONVERTER
LS03-05B05K MORNSUN-LS03-05B05K Datasheet
392Kb / 4P
   3W,HIGH VOLTAGE DC-DC(AC-DC) CONVERTER
LS03-05B05KC MORNSUN-LS03-05B05KC Datasheet
403Kb / 4P
   3W, HIGH VOLTAGE DC-DC(AC-DC) CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com