công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N90 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N90
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N90 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  6N90_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 6N90_15 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
6N90
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-492.F
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Drain-Source Voltage
VDSS
900
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±30
V
Continuous (TC=25°C)
ID
6.2
A
Drain Current
Pulsed (Note 2)
IDM
24
A
Single Pulsed (Note 3)
EAS
300
mJ
Avalanche Energy
Repetitive (Note 2)
EAR
16.7
mJ
Peak Diode Recovery dv/dt (Note 4)
dv/dt
4.5
V/ns
TO-220/TO-262
167
W
Power Dissipation
TO-220F/TO220F1
PD
56
W
Junction Temperature
TJ
+150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55~+150
°C
Notes: 1. Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
2. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
3. L = 16.6mH, IAS = 6A, VDD = 50V, RG = 25Ω, Starting TJ = 25°C
4. ISD ≤ 6A, di/dt ≤ 200A/µs, VDD ≤ BVDSS, Starting TJ = 25°C
THERMAL CHARACTERISTICS
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Junction to Ambient
θJA
62.5
°C/W
TO-220/TO-262
0.75
°C/W
Junction to Case
TO-220F/TO220F1
θJC
2.25
°C/W


Số phần tương tự - 6N90_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N90 UTC-6N90_12 Datasheet
203Kb / 5P
   6.2A, 900V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 6N90_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com