công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5307C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5307C
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-channel Video Buffer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5307C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM5307C Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5307C Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
SM5307C
SEIKO NPC CORPORATION —8
FUNCTIONAL DESCRIPTION
Filter Select and Filter-bypass Mode
The SM5307C is mounted the 5th-order lowpass filter (LPF), and is possible to use changing four modes of
SD1, SD2, HD and filter-bypass mode for corresponding to input video signal. The filter mode changes with
the FC1 and FC2 pins.
Input Multiplexer
The SM5307C is mounted the two input multiplexer for each channels. The MUXSEL pin selects the input
signals.
Disable Mode Function
The SM5307C has the disable mode function. When DISABLE pin set to “H”, The SM5307C operation
becomes disable mode. In disable mode operation, current consumption becomes up to 2.5mA and video signal
input and output pins are setting high-impedance.
Control pins
Filter mode
Filter passband (typ)
FC1
FC2
CH-1
CH-2
CH-3
L
L
SD1 mode
6.75MHz
6.75MHz
6.75MHz
H
L
SD2 mode
13.5MHz
13.5MHz
13.5MHz
L
H
HD mode
30MHz
30MHz
30MHz
H
H
Filter-bypass mode
80MHz
80MHz
80MHz
Control pin
Selected input
MUXSEL
CH-1
CH-2
CH-3
L
IN1A
IN2A
IN3A
H
IN1B
IN2B
IN3B
Control pin
SM5307C operation
DISABLE
L
Normal operation
H
Disable mode


Số phần tương tự - SM5307C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5307A NPC-SM5307A Datasheet
207Kb / 13P
   3-channel Video Buffer
More results

Mô tả tương tự - SM5307C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5307A NPC-SM5307A Datasheet
207Kb / 13P
   3-channel Video Buffer
SM5306A NPC-SM5306A Datasheet
176Kb / 8P
   Low Voltage, 3-channel Video Buffer
logo
3PEAK INC.
TPF153 3PEAK-TPF153 Datasheet
964Kb / 10P
   Low Power, 3-channel 6dB gain Video buffer for HD-Video
logo
Nippon Precision Circui...
SM5309B NPC-SM5309B Datasheet
409Kb / 24P
   3-channel Video Buffer with Built-in wideband LPF
SM5302A NPC-SM5302A Datasheet
503Kb / 26P
   3-channel Video Buffer with Built-in wideband LPF
SM5309A NPC-SM5309A Datasheet
419Kb / 24P
   3-channel Video Buffer with Built-in wideband LPF
SM5301 NPC-SM5301 Datasheet
178Kb / 12P
   3-channel Video Buffer with Built-in Wideband Filters
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M52732SP MITSUBISHI-M52732SP Datasheet
78Kb / 11P
   3-CHANNEL VIDEO AMPLIFICATION
logo
Renesas Technology Corp
HA-5033 RENESAS-HA-5033 Datasheet
701Kb / 12P
   250MHz Video Buffer
logo
Intersil Corporation
HA-5033 INTERSIL-HA-5033_06 Datasheet
384Kb / 12P
   250MHz Video Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com