công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM3320AGA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM3320AGA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dark current compensation circuit built-in for stable signal output
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM3320AGA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM3320AGA Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3320AGA Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
SM3320AGA
SEIKO NPC CORPORATION - 2
PINOUT
(Top view)
PIN DESCRIPTION
No.
Name
I/O
Description
1
VSS
S
Ground
2
REF
O
Reference voltage
3
A0
I
Address setting input 0
4
A1
I
Address setting input 1
5
A2
I
Address setting input 2
6
OUT
O
Analog output
7
VDD
S
Supply voltage
8
SE
I
Serial I/F enable input
9
CLK
I
Serial I/F clock input
10
OE
I
Output enable control
11
DATA
I/O
Serial I/F data input/output
12
NC
-
Leave open-circuit for normal use
*. I/O: Input/Output pin
I: Input pin
O: Output pin
S: Supply pin
BLOCK DIAGRAM
1
234
56
7
8
9
10
11
12
Sample
&
Hold
Offset
Cancel
OUT
Buffer
Post Amplifier
Dark Current
Compensation
Serial Interface
Timing
Generator
Reference
Voltage
Source
Pre Amplifier
Photodiode


Số phần tương tự - SM3320AGA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM3320A NPC-SM3320A Datasheet
483Kb / 15P
   High-sensitivity preamplifier for ultraviolet to infrared detection using a single IC
More results

Mô tả tương tự - SM3320AGA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM3322ARA NPC-SM3322ARA Datasheet
304Kb / 14P
   Dark current compensation circuit built-in for stable signal output
logo
ON Semiconductor
NOA1211 ONSEMI-NOA1211 Datasheet
148Kb / 9P
   Ambient Light Sensor with Dark Current Compensation
March, 2011 ??Rev. 0
NOA1212 ONSEMI-NOA1212 Datasheet
158Kb / 9P
   Ambient Light Sensor with Dark Current Compensation
August, 2012 ??Rev. 1
logo
Sanken electric
SAP16N SANKEN-SAP16N Datasheet
36Kb / 1P
   Built-in temperature compensation diodes
SAP09P SANKEN-SAP09P Datasheet
45Kb / 1P
   BUILT-IN TEMPERATURE COMPENSATION DIODES
SAP16P SANKEN-SAP16P Datasheet
36Kb / 1P
   Built-in temperature compensation diodes
logo
Delta Electronics, Inc.
DRL-24V240W1AX DELTA-DRL-24V240W1AX Datasheet
860Kb / 15P
   Built-in constant current circuit for reactive loads
logo
Sanken electric
SAP09N SANKEN-SAP09N Datasheet
46Kb / 1P
   BUILT-IN TEMPERATURE COMPENSATION DIODES / BUILT-IN EMITTER RESISTOR DARLINGTON
logo
SIFIRST TECHNOLOGIES NA...
SF6010R SIFIRST-SF6010R Datasheet
152Kb / 2P
   Built-in AC Line CC Compensation
logo
Rohm
BUXXSD5WG-E ROHM-BUXXSD5WG-E Datasheet
513Kb / 16P
   Built-in Over Current Protection Circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com