công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3151 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM3151
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3151/LM3152/LM3153 SIMPLE SWITCHER짰 CONTROLLER, High Input Voltage Synchronous Step-Down
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM3151 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM3151_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM3151_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
EN
BST
SW
ON TIMER
Ron
START
COMPLETE
START
COMPLETE
THERMAL
SHUTDOWN
LEVEL
SHIFT
L
LM3151/2/3
AVDD
DRIVER
REGULATION
COMPARATOR
LOGIC
DrvH
DrvL
CURRENT LIMIT
COMPARATOR
DRIVER
GND
Vbias
VDD
OFF TIMER
PMOS
input
FB
EN
VIN
VIN
VCC
PGND
CIN
SGND
HG
LG
ERM Control
6V LDO
UVLO
VCC
VCC
0.6V
Zero
Current
Detect
Vref =
1 M
5
6V
M1
M2
47 pF
SS
0.72V
VOUT-OV and
SHORT
CIRCUIT
PROTECTION
0.36V
VDD
ISS
RFB = RFB1 + RFB2
0.72V
0.6V
1.20V
1.20V
RON
CSS
RFB2
RFB1
COUT
CBST
VOUT
VIN
CVCC
PGND
200 mV
LM3151, LM3152, LM3153
SNVS562G – SEPTEMBER 2008 – REVISED MARCH 2011
www.ti.com
SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM3151 LM3152 LM3153


Số phần tương tự - LM3151_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3151 TI1-LM3151_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 CONTROLLER, High Input Voltage Synchronous Step-Down
More results

Mô tả tương tự - LM3151_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3151 TI1-LM3151 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LM3151/LM3152/LM3153 SIMPLE SWITCHER짰 CONTROLLER, High Input Voltage Synchronous Step-Down
logo
National Semiconductor ...
LM3151 NSC-LM3151 Datasheet
492Kb / 20P
   SIMPLE SWITCHER짰 CONTROLLER, High Input Voltage Synchronous Step-Down
logo
Texas Instruments
LM3151 TI1-LM3151_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 CONTROLLER, High Input Voltage Synchronous Step-Down
logo
National Semiconductor ...
LM3150 NSC-LM3150 Datasheet
482Kb / 20P
   SIMPLE SWITCHER짰 CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
LM3100 NSC-LM3100 Datasheet
1Mb / 15P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator
LM3100 NSC-LM3100_07 Datasheet
3Mb / 18P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator
LM3102 NSC-LM3102 Datasheet
379Kb / 18P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 2.5A Step-Down Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM3103 TI1-LM3103_14 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 0.75A Step-Down Voltage Regulator
LM3100 TI1-LM3100_14 Datasheet
2Mb / 21P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM3103 NSC-LM3103 Datasheet
351Kb / 16P
   SIMPLE SWITCHER짰 Synchronous 1MHz 0.75A Step-Down Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com