công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2742 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM2742
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM2742 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM2742_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM2742_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 33 page
background image
40 Ps/DIV
500 mV
2.0V
1A/div
5.0V
IIN
VSD
VCSS
VO
LM2742
www.ti.com
SNVS266C – MARCH 2004 – REVISED MARCH 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (continued)
Shutdown (No Load)
VIN = 12V, VO = 1.2V
Load Transient Response (IO = 0 to 4A)
IO = 10A, CSS = 10nF
VIN = 12V, VO = 1.2V
FSW = 300kHz
FSW = 300kHz
Figure 21.
Figure 22.
Load Transient Response (IO = 4 to 0A)
Line Transient Response (VIN =5V to 12V)
VIN = 12V, VO = 1.2V
VO = 1.2V, IO = 5A
FSW = 300kHz
FSW = 300kHz
Figure 23.
Figure 24.
Line Transient Response (VIN =12V to 5V)
Line Transient Response
VO = 1.2V, IO = 5A
VO = 1.2V, IO = 5A
FSW = 300kHz
FSW = 300kHz
Figure 25.
Figure 26.
Copyright © 2004–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM2742


Số phần tương tự - LM2742_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2742 NSC-LM2742 Datasheet
619Kb / 22P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
More results

Mô tả tương tự - LM2742_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2742 NSC-LM2742 Datasheet
619Kb / 22P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
LM2727 NSC-LM2727 Datasheet
602Kb / 22P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
LM3743 NSC-LM3743 Datasheet
1Mb / 23P
   N-Channel FET Synchronous Buck Controller for Low Output Voltages
logo
Texas Instruments
LM2727 TI1-LM2727_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   LM2727/LM2737 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
LM2727 TI-LM2727_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   LM2727/LM2737 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
LM2737MTCX TI-LM2737MTCX Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LM2727/LM2737 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output
logo
Winbond
W83320S WINBOND-W83320S Datasheet
506Kb / 18P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Nuvoton Technology Corp...
W83321S NUVOTON-W83321S Datasheet
571Kb / 18P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Winbond
W83321S WINBOND-W83321S Datasheet
795Kb / 18P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Nuvoton Technology Corp...
W83320G NUVOTON-W83320G Datasheet
422Kb / 20P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com