công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2647 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM2647
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM2647 Dual Synchronous Buck Regulator Controller
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM2647 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM2647_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM2647_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 42 page
background image
+
-
+
-
+
-
+
-
COMP1
Vref1
SOFT-SHDN1
0.35V
PWM
LOGI
C
E.A.
SKIP
CMP
PWM
CMP
85%Ton
BOOT1
HDRV1
SW1
V5
LDRV1
PGND1
ILIM1
CURRENT
LIMIT CMP
ZERO
CROSS CMP
EN
IN
IN
FB1
SS1
CL1
BOOT2
HDRV2
SW2
COMP2
FB2
Controller2
+
Supervisory 2
Controller 1
EN
SENSE1
SENSE2
ILIM2
V5
LDRV2
PGND2
OVP1/UVP1
1.8k
+
-
0.7 x Vref1
1.13 x Vref1
0.87 x Vref1
1.3 x Vref1
OVP1
UVP1
PGOOD1
SENSE1
COMP1
6
2
PA
BIAS/
REFERENCES
RAMP/
TIMING
CONTROL
LOGIC
4.2V
VDD UV
EN
FREQ
FPWM
Supervisory 1
SS2
VIN
SGND
SOFT-
SHDN1
PGOOD
HS_ON
LS_ON
CL1
V5
25
26
27
28
21
23
24
18
17
16
15
20
19
6
22
10
8
9
7
5
4
2
3
1
14
12
13
11
PINOUTS SHOWN
ARE FOR TSSOP-28
20R
115PA
+
-
+
-
+
-
+
-
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
11PA
LM2647
www.ti.com
SNVS210F – JUNE 2003 – REVISED APRIL 2013
Block Diagram
Figure 4. Block Diagram
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM2647


Số phần tương tự - LM2647_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2647LQ NSC-LM2647LQ Datasheet
763Kb / 25P
   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
LM2647LQX NSC-LM2647LQX Datasheet
763Kb / 25P
   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
LM2647MTC NSC-LM2647MTC Datasheet
763Kb / 25P
   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
LM2647MTCX NSC-LM2647MTCX Datasheet
763Kb / 25P
   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
More results

Mô tả tương tự - LM2647_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2647 NSC-LM2647 Datasheet
763Kb / 25P
   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Texas Instruments
LM2647 TI1-LM2647 Datasheet
3Mb / 43P
[Old version datasheet]   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
logo
National Semiconductor ...
LM2657 NSC-LM2657 Datasheet
959Kb / 26P
   Dual Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Texas Instruments
LM2657 TI-LM2657_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   LM2657 Dual Synchronous Buck Regulator Controller
logo
ON Semiconductor
NCP5425SOEVB ONSEMI-NCP5425SOEVB Datasheet
178Kb / 22P
   Dual Synchronous Buck Controller
July, 2006 ??Rev. 9
NCP5424A ONSEMI-NCP5424A Datasheet
134Kb / 20P
   Dual Synchronous Buck Controller
August, 2003 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
TPS5618EVM-106 TI-TPS5618EVM-106 Datasheet
390Kb / 10P
[Old version datasheet]   SYNCHRONOUS-BUCK HYSTERETIC REGULATOR CONTROLLER
logo
Analog Devices
ADP3171 AD-ADP3171 Datasheet
310Kb / 12P
   Synchronous Buck Controller with Dual Linear Regulator Controllers
REV. 0
logo
Semtech Corporation
SC415 SEMTECH-SC415_08 Datasheet
763Kb / 30P
   Dual Synchronous Buck Controller
logo
ON Semiconductor
NCP5425 ONSEMI-NCP5425 Datasheet
155Kb / 22P
   Dual Synchronous Buck Controller
January, 2005 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com