công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW-8894 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện FW-8894
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance 1U Rackmount Network Security System Based on Intel Xeon E5-2600 v3 Series CPU and C612 Chipset
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FW-8894 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FW-8894 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FW-8894 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
© Lanner Electronics Inc. All rights reserved.
All product specifications are subject to change without notice.
connect@lannerinc.com | www.lannerinc.com
FW-8894A
Support 4 Ethernet module slots & 2 hard drive bays, with Coleto Creek 8925
FW-8894B
Support 4 Ethernet module slots & 2 hard drive bays, without Coleto Creek 8925
Product I/O View
Ordering Information
V.2-2015.1.28
A
B
C
LCM
Management Port
Console Port
D
E
F On/Off switch
Swappable Fans
RPS
G
NIC Module
A
B
C
E
D
F
G
F
Dimensions 431 x 44 x 630 mm


Số phần tương tự - FW-8894

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FW-8892 ETC2-FW-8892 Datasheet
138Kb / 2P
   Dual CPU Intel Xeon 5600/5500 Network Appliance
FW-8892A ETC2-FW-8892A Datasheet
138Kb / 2P
   Dual CPU Intel Xeon 5600/5500 Network Appliance
FW-8892B ETC2-FW-8892B Datasheet
138Kb / 2P
   Dual CPU Intel Xeon 5600/5500 Network Appliance
FW-8893 ETC2-FW-8893 Datasheet
144Kb / 2P
   1U Rack mount network security system utilizing the cutting edge capabilities of the Intel Crystal Forest platform
FW-8893A ETC2-FW-8893A Datasheet
144Kb / 2P
   1U Rack mount network security system utilizing the cutting edge capabilities of the Intel Crystal Forest platform
More results

Mô tả tương tự - FW-8894

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FW-8896 ETC2-FW-8896 Datasheet
365Kb / 2P
   High Performance 2U Rackmount Network Security System Based on Intel Xeon E5-2600 v3 Series CPU and C612 Chipset
FW-8895 ETC2-FW-8895 Datasheet
171Kb / 4P
   High Performance 2U Rackmount Network Security System based on Intel Xeon E5-2600 v1 and v2 Series CPU with C600 chipset
logo
Advantech Co., Ltd.
AGS-913 ADVANTECH-AGS-913 Datasheet
900Kb / 2P
   1U Rackmount Intel Xeon E5-2600 v3 GPU server
AGS-910 ADVANTECH-AGS-910 Datasheet
879Kb / 2P
   1U Rackmount Intel Xeon E5-2600/2600 v2 GPU server
AVS-540 ADVANTECH-AVS-540_16 Datasheet
639Kb / 2P
   4U Rackmount Intel Xeon E5-2600
logo
List of Unclassifed Man...
FW-8877 ETC2-FW-8877 Datasheet
549Kb / 4P
   Intel Xeon짰 E5-2600 v1/v2 Processor-based Rackmount 1U x86 Network Security Platform
logo
Advantech Co., Ltd.
FWA-6520 ADVANTECH-FWA-6520_15 Datasheet
555Kb / 2P
   Intel짰 Xeon짰 E5-2600 v3 Processor-based 2U Network Application Platform
logo
List of Unclassifed Man...
FW-8771 ETC2-FW-8771 Datasheet
431Kb / 4P
   Rackmount x86 Network Security Platform Based on Intel짰 Xeon짰 E3-1200 v3 processor
NCA-5510 ETC2-NCA-5510 Datasheet
363Kb / 2P
   1U High Performance x86 Rackmount Network Appliance based on Intel Grantley-EP Platform (Haswell-EP CPUWellsburg PCH) and 4 NIC Module Slots
logo
Advantech Co., Ltd.
HPC-7400MB-14A1E ADVANTECH-HPC-7400MB-14A1E Datasheet
1Mb / 2P
   4U GPU Server System With Xeon E5-2600 v3 CPU, support up to 2* Tesla K40 GPU cards and 1400W RPS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com