công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM39A16M1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SyncMOS Technologies,Inc

tên linh kiện SM39A16M1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Additional Baud Rate Generator for Serial port
Download  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNCMOS [SyncMOS Technologies,Inc]
Trang chủ  http://www.syncmos.com.tw
Logo SYNCMOS - SyncMOS Technologies,Inc

SM39A16M1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SyncMOS Technologies,Inc

  SM39A16M1 Datasheet HTML 1Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 2Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 3Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 4Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 5Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 6Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 7Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 8Page - SyncMOS Technologies,Inc SM39A16M1 Datasheet HTML 9Page - SyncMOS Technologies,Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 104 page
background image
SM39A16M1
8-Bit Micro-controller
16KB with ISP Flash
& 1K+256B RAM embedded
Specifications subject to change without notice contact your sales representatives for the most recent information.
ISSFD-M069
Ver E SM39A16M1 04/20/2015
- 4 -
Pin Configuration
32 Pin LQFP
CC0/TXD/ADC1/P1.1
CC1/T2/ADC2/P1.2
CC2/T2EX/ADC3/P1.3
P2.0/Cmp0NIn/CC0
P3.4/RESET
P3.5/XTAL2/CLKOUT
P2.1/Cmp0PIn/CC1
P2.2/Cmp1NIn/CC2
P2.3/Cmp1PIn/CC3
P3.6/XTAL1
VSS
RXD/ADC0/P1.0
VDD
PWM0/P0.0
PWM1/P0.1
PWM2/P0.2
10
11
12
9
16
15
14
13
31
32
26
27
28
29
30
25
SM39A16M1U32VP
ihhQP
YWW
(32 LQFP Top View)
Notes:
(1) The pin Reset/P3.4 factory default is GPIO (P3.4), user must keep this pin at low during power-up. User can
configure it to reset by a flash programmer.
(2) To avoid accidentally entering ISP-Mode(refer to section 18.4), care must be taken not asserting pulse signal at
RXD P1.0 during power-up while P1.2,P1.3 or P1.4 are set to high.
(3) To apply ICP function, OCI_SDA/P3.2 and OCI_SCL/P3.3 must be set to Bi-direction mode if they are configured
as GPIO in system.


Số phần tương tự - SM39A16M1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SM39A MIC-SM39A Datasheet
67Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - SM39A16M1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SyncMOS Technologies,In...
SM39R16A6 SYNCMOS-SM39R16A6 Datasheet
1Mb / 91P
   Additional Baud Rate Generator for Serial port
SM39R08A5 SYNCMOS-SM39R08A5 Datasheet
845Kb / 58P
   Additional Baud Rate Generator
logo
Intersil Corporation
IM4702 INTERSIL-IM4702 Datasheet
592Kb / 7P
   BAUD RATE GENERATOR
logo
List of Unclassifed Man...
COM8116 ETC1-COM8116 Datasheet
136Kb / 2P
   Dual Baud Rate Generator
logo
Microchip Technology
AY58116 MICROCHIP-AY58116 Datasheet
443Kb / 8P
   Dual Baud Rate Generator
1990
logo
List of Unclassifed Man...
AY5-8116 ETC1-AY5-8116 Datasheet
465Kb / 6P
   DUAL BAUD RATE GENERATOR
logo
UMC Corporation
UM6551 UMC-UM6551 Datasheet
515Kb / 9P
   ON CHIP BAUD RATE GENERATOR
logo
Exar Corporation
DAN-201 EXAR-DAN-201 Datasheet
149Kb / 4P
   INDEPENDENT TX AND RX BAUD RATE GENERATOR
logo
List of Unclassifed Man...
CSE7766 ETC1-CSE7766 Datasheet
680Kb / 25P
   Baud rate of UART communication protocol of serial port is 4800bps.
logo
Advantech Co., Ltd.
232BRC ADVANTECH-232BRC Datasheet
295Kb / 1P
   Baud Rate Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com