công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R_10032 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện R_10032
Giải thích chi tiết về linh kiện  CA-330-11 LDMOS bias module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

R_10032 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  R_10032 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors R_10032 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
R_10032
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Report
Rev. 1.0 — 24 July 2012
5 of 10
NXP Semiconductors
R_10032
CA-330-11; LDMOS bias module
U2 is a high-current operational amplifier chosen because it is stable with any capacitive
load. As shown in Figure 3, the output impedance of the bias source is low (less than
2.5
) because of the feedback around U2. However, practical LDMOS applications may
require an additional series gate resistor of 5
 to 20  to ensure low-frequency device
stability.
(1) Ptot = 0.
(2) Ptot = 10 W.
(3) Ptot = 20 W.
(4) Ptot = 30 W.
(5) Ptot = 40 W.
(6) Ptot = 50 W.
(7) Ptot = 60 W.
(8) Ptot = 70 W.
(9) Ptot = 80 W.
(10) Ptot = 90 W.
(11) Ptot = 100 W.
Fig 2.
Gate voltage as a function of temperature
temp
0
100
80
40
60
20
aaa-004139
2
1.5
2.5
3
1
Vgate
(V)
(11)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)


Số phần tương tự - R_10032

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
R5100310 POWEREX-R5100310 Datasheet
483Kb / 4P
   General Purpose Rectifier (100-150 Amperes Average 1200 Volts)
R5100315 POWEREX-R5100315 Datasheet
483Kb / 4P
   General Purpose Rectifier (100-150 Amperes Average 1200 Volts)
logo
REYCONNS CHINA LIMITED
RF1003 REYCONNS-RF1003 Datasheet
232Kb / 5P
   SAW Filter
logo
Amphenol Corporation
RL1003-1157-95-K AMPHENOL-RL1003-1157-95-K Datasheet
57Kb / 2P
   Low cost solid state sensor
RL1003-13.8K-122-K AMPHENOL-RL1003-13.8K-122-K Datasheet
57Kb / 2P
   Low cost solid state sensor
More results

Mô tả tương tự - R_10032

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
DS1870 MAXIM-DS1870 Datasheet
816Kb / 28P
   LDMOS RF Power-Amplifier Bias Controller
Rev 1; 5/04
DS1870 MAXIM-DS1870_06 Datasheet
372Kb / 28P
   LDMOS RF Power-Amplifier Bias Controller
Rev 2; 2/06
logo
Weidmuller
2828250000 WEIDMULLER-2828250000 Datasheet
169Kb / 2P
   CA-T2WB-10M-11/3P-R-BBG
2828230000 WEIDMULLER-2828230000 Datasheet
159Kb / 2P
   CA-T2WB-7.5M-11/3P-R-BBG
2754380000 WEIDMULLER-2754380000 Datasheet
216Kb / 3P
   CA-T2T2-5M-11/3P-R-BBG
2791320000 WEIDMULLER-2791320000 Datasheet
163Kb / 2P
   CA-T2T2-7.5M-11/3-R-BBG
2791350000 WEIDMULLER-2791350000 Datasheet
157Kb / 2P
   CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG
2791330000 WEIDMULLER-2791330000 Datasheet
214Kb / 3P
   CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11008 MAXIM-MAX11008 Datasheet
708Kb / 67P
   Dual RF LDMOS Bias Controller with Nonvolatile Memory
Rev 0; 11/08
MAX1385 MAXIM-MAX1385 Datasheet
506Kb / 52P
   Dual RF LDMOS Bias Controllers with I2C/SPI Interface
Rev 0; 2/09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com