công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM117JAN bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM117JAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM117JAN 3-Terminal Adjustable Regulator
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM117JAN bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM117JAN_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM117JAN_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
LM117JAN
SNVS365A – MARCH 2006 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
LM117K
JAN Electrical Characteristics AC Parameters
Sub-
Symbol
Parameter
Conditions
Notes
Min
Max
Unit
group
VNO
Output Noise Voltage
VI = 6.25V, IL = -100mA
120
µVRMS
7
ΔVO / ΔVI
Line Transient Response
VI = 6.25V, ΔVI = 3V,
(1)
18
mV
7
IL = -10mA
ΔVO / ΔIL
Load Transient Response
VI = 6.25V, ΔIL = -400mA,
(2)
120
mV
7
IL = -100mA
ΔVI / ΔVO
Ripple Rejection
VI = 6.25V, IL = -500mA
65
dB
4
eI = 1VRMS at ƒ = 2400Hz,
(1)
SS limit of 6mV/V is equivalent to 18mV
(2)
SS limit of 0.3mV/V is equivalent to 120mV
LM117K
JAN Electrical Characteristics DC Drift Parameters
Deltas performed on JAN S devices at Group B, Subgroup 5, only.
Sub-
Symbol
Parameter
Conditions
Notes
Min
Max
Unit
group
VO
Output Voltage
VI = 4.25V, IL = -5mA
-0.01
0.01
V
1
VI = 4.25V, IL = -1.5A
-0.01
0.01
V
1
VI = 41.25V, IL = -5mA
-0.01
0.01
V
1
VI = 41.25V, IL = -200mA
-0.01
0.01
V
1
VRLine
Line Regulation
4.25V
≤ VI ≤ 41.25V,
-4.0
4.0
mV
1
IL = -5mA
IAdj
Adjust Pin Current
VI = 4.25V, IL = -5mA
-10
10
µA
1
VI = 41.25V, IL = -5mA
-10
10
µA
1
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM117JAN


Số phần tương tự - LM117JAN_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM117JAN TI1-LM117JAN Datasheet
898Kb / 23P
[Old version datasheet]   LM117JAN 3-Terminal Adjustable Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM117JAN_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM117JAN TI1-LM117JAN Datasheet
898Kb / 23P
[Old version datasheet]   LM117JAN 3-Terminal Adjustable Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM337L NSC-LM337L Datasheet
89Kb / 5P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317 TI1-LM317_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GM317 ETC-GM317 Datasheet
352Kb / 8P
   3- TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M_07 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317M_0701 TI-LM317M_0701 Datasheet
369Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
LM117HV NSC-LM117HV Datasheet
469Kb / 15P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317MQDCYRG4 TI1-LM317MQDCYRG4 Datasheet
868Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM317L TGS-LM317L Datasheet
382Kb / 14P
   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com