công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9516_9616-55A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9516_9616-55A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS transistor Logic level FET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9516_9616-55A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK9516_9616-55A_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
 transistor
BUK9516-55A
Logic level FET
BUK9616-55A
Fig.11. Gate threshold voltage.
V
GS(TO) = f(Tj); conditions: ID = 1 mA; VDS = VGS
Fig.12. Sub-threshold drain current.
I
D = f(VGS); conditions: Tj = 25 ˚C; VDS = VGS
Fig.13. Typical capacitances, C
iss, Coss, Crss.
C = f(V
DS); conditions: VGS = 0 V; f = 1 MHz
Fig.14. Typical turn-on gate-charge characteristics.
V
GS = f(QG); conditions: ID = 50 A; parameter VDS
Fig.15. Typical reverse diode current.
I
F = f(VSDS); conditions: VGS = 0 V; parameter Tj
Fig.16. Normalised avalanche energy rating.
W
DSS% = f(Tmb); conditions: ID = 75 A
BUK759-60
-100
-50
0
50
100
150
200
0
1
2
3
4
5
Tj / C
VGS(TO) / V
max.
typ.
min.
0
1
2
3
4
5
6
0
102030405060
QG / nC
VGS / V
VDS= 44V
VDS= 14V
01
23
45
1E-06
1E-05
1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
Sub-Threshold Conduction
typ
2%
98%
0
20
40
60
80
100
120
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VSDS/V
IF / A
25
175
Tj / ˚C =
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0.01
0.1
1
10
100
VDS/V
Ciss
Coss
Crss
Thousands / pF
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
WDSS%
May 2000
5
Rev 1.000


Số phần tương tự - BUK9516_9616-55A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9516-55A PHILIPS-BUK9516-55A Datasheet
102Kb / 9P
   TrenchMOS transistor standard level FET
May 2000-Rev 1.000
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9516-55A ISC-BUK9516-55A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9516-55A NEXPERIA-BUK9516-55A Datasheet
366Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02 - 21 April 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK9516-55A PHILIPS-BUK9516-55A_15 Datasheet
252Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-21 April 2011
BUK9516-75B NXP-BUK9516-75B Datasheet
306Kb / 15P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-23 April 2003
More results

Mô tả tương tự - BUK9516_9616-55A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9514-55 PHILIPS-BUK9514-55 Datasheet
53Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9524-55 PHILIPS-BUK9524-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
BUK9528-55 PHILIPS-BUK9528-55 Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB11N06LT PHILIPS-PHB11N06LT Datasheet
76Kb / 9P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.000
PHN1011 PHILIPS-PHN1011 Datasheet
115Kb / 7P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
June 1999 Rev 1.100
BUK9520-55 PHILIPS-BUK9520-55 Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.100
PHP37N06LT PHILIPS-PHP37N06LT Datasheet
79Kb / 10P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
September 1998 Rev 1.400
BUK9606-30 PHILIPS-BUK9606-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9608-55 PHILIPS-BUK9608-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
BUK9610-30 PHILIPS-BUK9610-30 Datasheet
52Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK9614-55 PHILIPS-BUK9614-55 Datasheet
56Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
April 1998 Rev 1.000
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com