công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL2671286IPZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL2671286IPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 20kSPS SAR ADC
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL2671286IPZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL2671286IPZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
ISL2671286
9
FN7863.0
November 1, 2011
FIGURE 18. 4096 POINT FFT
FIGURE 19. POWER SUPPLY REJECTION vs RIPPLE FREQUENCY
FIGURE 20. CHANGE IN GAIN vs TEMPERATURE
FIGURE 21. POWER-DOWN SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE
FIGURE 22. SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE
FIGURE 23. INTEGRAL LINEARITY ERROR vs CODE
Typical Performance Characteristics At TA = +25°C, +VCC = VREF = 5V, fSAMPLE = 12.5kHz, fCLK = 16 * fSAMPLE, unless
otherwise specified. (Continued)
-125
-100
-75
-50
-25
0
0
2
4
6
FREQUENCY (kHz)
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
1
10
100
1k
10k
RIPPLE FREQUENCY (kHz)
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
TEMPERATURE (°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
TEMPERATURE (°C)
100
150
200
250
300
350
400
450
fSAMPLE = 12.5kHz
fSAMPLE = 1.6kHz
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
TEMPERATURE (°C)
-3
-2
-1
0
1
2
3
0
512
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096
CODE


Số phần tương tự - ISL2671286IPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2671286IPZ INTERSIL-ISL2671286IPZ Datasheet
641Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL2671286IPZ RENESAS-ISL2671286IPZ Datasheet
820Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
More results

Mô tả tương tự - ISL2671286IPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2671286 INTERSIL-ISL2671286 Datasheet
641Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL2671286 RENESAS-ISL2671286 Datasheet
820Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Intersil Corporation
ISL267452 INTERSIL-ISL267452 Datasheet
716Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7482 AD-AD7482 Datasheet
1Mb / 16P
   3MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. 0
logo
IC MICROSYSTEMS
ICM7912 ICMIC-ICM7912 Datasheet
115Kb / 5P
   12-BIT 125KSPS SAR ADC
logo
Intersil Corporation
ISL267452IHZ-T INTERSIL-ISL267452IHZ-T Datasheet
714Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
July 26, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL267452 RENESAS-ISL267452 Datasheet
1,016Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7482BSTZ AD-AD7482BSTZ Datasheet
527Kb / 20P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. B
AD7482 AD-AD7482_15 Datasheet
748Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
Rev. B
AD7482 AD-AD7482_17 Datasheet
566Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com