công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL2671286IPZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL2671286IPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 20kSPS SAR ADC
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL2671286IPZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL2671286IPZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL2671286IPZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
ISL2671286
6
FN7863.0
November 1, 2011
50%
tEN
VOL = 0.4V
DOUT
DCLOCK
VIL = 0.8V
thDO
VOH = VDD - 0.2V
DOUT
DCLOCK
tSUCS
50%
DCLOCK
CS/SHDN
50%
50%
tCSD
50%
CS/SHDN
DCLOCK
thDO
VIL = 0.8V
VOL = 0.4V
DCLOCK
DOUT
CS/SHDN
DOUT
VIH = 2.4V
tDIS
10%
FIGURE 5. TIMING PARAMETER DEFINITIONS


Số phần tương tự - ISL2671286IPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2671286IPZ INTERSIL-ISL2671286IPZ Datasheet
641Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL2671286IPZ RENESAS-ISL2671286IPZ Datasheet
820Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
More results

Mô tả tương tự - ISL2671286IPZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2671286 INTERSIL-ISL2671286 Datasheet
641Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL2671286 RENESAS-ISL2671286 Datasheet
820Kb / 15P
   12-Bit, 20kSPS SAR ADC
logo
Intersil Corporation
ISL267452 INTERSIL-ISL267452 Datasheet
716Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7482 AD-AD7482 Datasheet
1Mb / 16P
   3MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. 0
logo
IC MICROSYSTEMS
ICM7912 ICMIC-ICM7912 Datasheet
115Kb / 5P
   12-BIT 125KSPS SAR ADC
logo
Intersil Corporation
ISL267452IHZ-T INTERSIL-ISL267452IHZ-T Datasheet
714Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
July 26, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL267452 RENESAS-ISL267452 Datasheet
1,016Kb / 16P
   12-Bit, 555kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7482BSTZ AD-AD7482BSTZ Datasheet
527Kb / 20P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
REV. B
AD7482 AD-AD7482_15 Datasheet
748Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
Rev. B
AD7482 AD-AD7482_17 Datasheet
566Kb / 21P
   3 MSPS, 12-Bit SAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com