công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL267817IBZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL267817IBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL267817IBZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL267817IBZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL267817IBZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
ISL267817
7
FN7877.2
April 19, 2012
FIGURE 5. TIMING PARAMETER DEFINITIONS
50%
tEN
VOL = 0.4V
DOUT
DCLOCK
VIL = 0.8V
thDO
VOH = VDD - 0.2V
DOUT
DCLOCK
tSUCS
50%
DCLOCK
CS/SHDN
50%
50%
tCSD
50%
CS/SHDN
DCLOCK
thDO
VIL = 0.8V
VOL = 0.4V
DCLOCK
DOUT
CS/SHDN
DOUT
VIH = 2.4V
tDIS
10%


Số phần tương tự - ISL267817IBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL267817IBZ INTERSIL-ISL267817IBZ Datasheet
664Kb / 18P
   12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL267817IBZ RENESAS-ISL267817IBZ Datasheet
927Kb / 18P
   12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
More results

Mô tả tương tự - ISL267817IBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL267817 INTERSIL-ISL267817 Datasheet
664Kb / 18P
   12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISL267817 RENESAS-ISL267817 Datasheet
927Kb / 18P
   12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7356 AD-AD7356 Datasheet
191Kb / 18P
   Differential Input, Dual, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
Rev. PrC
logo
Linear Technology
LTC2345 LINER-LTC2345 Datasheet
987Kb / 10P
   16-/18-Bit, Octal 200ksps, SAR ADC
logo
List of Unclassifed Man...
ZADCS146 ETC2-ZADCS146_11 Datasheet
579Kb / 26P
   12-Bit, 200ksps, ADC Family
logo
Analog Devices
AD1678 AD-AD1678_15 Datasheet
4Mb / 12P
   12 BIT 200KSPS SAMPLING ADC
AD7356 AD-AD7356_08 Datasheet
531Kb / 20P
   Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
REV. 0
AD7352 AD-AD7352_17 Datasheet
515Kb / 21P
   Differential Input, Dual, Simultaneous ampling, 3 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
AD7356 AD-AD7356_15 Datasheet
636Kb / 21P
   Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
REV. A
AD7352 AD-AD7352 Datasheet
518Kb / 20P
   Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 3 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com