công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL267450IUZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL267450IUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL267450IUZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL267450IUZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL267450IUZ Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
ISL267450
10
FN8341.0
August 10, 2012
FIGURE 9. TYPICAL INL FOR VDD = 3V
FIGURE 10. CHANGE IN DNL vs VREF FOR VDD = 5V
FIGURE 11. CHANGE IN DNL vs VREF FOR VDD = 3.3V
FIGURE 12. CHANGE IN INL vs VREF FOR VDD = 5V
FIGURE 13. CHANGE IN INL vs VREF FOR VDD = 3.3V
FIGURE 14. CHANGE IN OFFSET ERROR vs VREF FOR VDD = 5V
AND 3.3V
Typical Performance Characteristics (Continued)
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
CODE
0
1024
2048
3072
4096
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VREF (V)
POS DNL
NEG DNL
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
VREF (V)
POS DNL
NEG DNL
0.00.5
1.01.5
2.02.5
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
VREF (V)
POS INL
NEG INL
0.00.5
1.01.5
2.02.5
3.0
3.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VREF (V)
POS INL
NEG INL
0.00.5
1.01.5
2.02.5
-9.0
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
VREF (V)
3.3V VDD
5V VDD
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5


Số phần tương tự - ISL267450IUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL267450IUZ INTERSIL-ISL267450IUZ Datasheet
747Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Renesas Technology Corp
ISL267450IUZ RENESAS-ISL267450IUZ Datasheet
1Mb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
More results

Mô tả tương tự - ISL267450IUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL267450 INTERSIL-ISL267450 Datasheet
747Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Renesas Technology Corp
ISL267450 RENESAS-ISL267450 Datasheet
1Mb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Intersil Corporation
ISL267440IUZ INTERSIL-ISL267440IUZ Datasheet
655Kb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
ISL267440 INTERSIL-ISL267440 Datasheet
719Kb / 17P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Renesas Technology Corp
ISL267440 RENESAS-ISL267440 Datasheet
1Mb / 18P
   10-Bit and 12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
June 28, 2012
logo
Intersil Corporation
ISL26712 INTERSIL-ISL26712 Datasheet
891Kb / 21P
   12-Bit, 10-Bit and 8-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Renesas Technology Corp
ISL26712 RENESAS-ISL26712 Datasheet
1Mb / 21P
   12-Bit, 10-Bit and 8-Bit, 1MSPS SAR ADCs
logo
Intersil Corporation
ISL26712IRTZ INTERSIL-ISL26712IRTZ Datasheet
888Kb / 21P
   12-Bit, 10-Bit and 8-Bit, 1MSPS SAR ADCs
September 5, 2012
logo
Analog Devices
AD7475ARZ AD-AD7475ARZ Datasheet
453Kb / 24P
   1MSPS,12-Bit ADCs
REV. B
logo
ams AG
AS1545 AMSCO-AS1545 Datasheet
1Mb / 34P
   Dual, 12-Bit, 1MSPS, SAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com