công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZT5551 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện PZT5551
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

PZT5551 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  PZT5551_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies PZT5551_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies PZT5551_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies PZT5551_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PZT5551
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R207-007,E
ABSOLUATE MAXIUM RATINGS (TA = 25°C)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
180
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
160
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
6
V
DC Collector Current
IC
600
mA
Power Dissipation
PC
2
W
Operating Junction Temperature
TJ
+150
°C
Storage Temperature
TSTG
-65 ~ +150
°C
Note Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
THERMAL DATA
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Junction to Ambient
θJA
62.5
°C/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA= 25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-Base Breakdown Voltage
BVCBO
IC=100μA, IE=0
180
V
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
IC=1mA, IB=0
160
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
BVEBO
IE=10μA, IC=0
6
V
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB=120V, IE=0
50
nA
Emitter Cut-off Current
IEBO
VBE=4V, IC=0
50
nA
DC Current Gain (Note)
hFE
VCE=5V, IC=1mA
80
VCE=5V, IC=10mA
80
160
400
VCE=5V, IC=50mA
80
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(SAT)
IC=10mA, IB=1mA
0.15
V
IC=50mA, IB=5mA
0.2
Base-Emitter Saturation Voltage
VBE(SAT)
IC=10mA, IB=1mA
1
V
IC=50mA, IB=5mA
1
Current Gain Bandwidth Product
fT
VCE=10V, IC=10mA, f=100MHz
100
300
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
6.0
pF
Noise Figure
NF
IC=0.25mA, VCE=5V
RS=1kΩ, f=10Hz ~ 15.7kHz
8
dB
Note: Pulse test: PW<300μs, Duty Cycle<2%
CLASSIFICATION OF hFE
RANK
A
B
C
RANGE
80-170
150-240
200-400


Số phần tương tự - PZT5551_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
PZT5551 UTC-PZT5551_12 Datasheet
199Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - PZT5551_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
PZT5401 UTC-PZT5401 Datasheet
52Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
MMDT5401 UTC-MMDT5401 Datasheet
110Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
MMBT5401 UTC-MMBT5401_15 Datasheet
116Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
2N5551 UTC-2N5551 Datasheet
53Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
MMDT5551 UTC-MMDT5551 Datasheet
110Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
2N5551 UTC-2N5551_10 Datasheet
175Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1759 KEXIN-2SA1759 Datasheet
52Kb / 2P
   High-Voltage Switching Transistor
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
MMBT5551 ARTSCHIP-MMBT5551 Datasheet
1Mb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
PZT5401 UTC-PZT5401_15 Datasheet
103Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
MMDT5401 UTC-MMDT5401_15 Datasheet
106Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com