công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48512 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM48512
Giải thích chi tiết về linh kiện  Boomer Audio Power Amplifier Series PowerWise Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM48512 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM48512_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
0
5
10
15
20
25
2
3
4
5
6
SUPPLY VOLTAGE (V)
VDD = 2.7V
Boost Converter + Amplifier
Boost Converter Only
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
0
100
200
300
400
500
600
LOAD CURRENT (mA)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
400
800
1200
1600
2000
2400
OUTPUT POWER (mW)
VDD = 2.7V
VDD = 3.6V
VDD = 5V
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
2.3
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
SUPPLY VOLTAGE (V)
THD+N = 1%
THD+N = 10%
LM48512
www.ti.com
SNAS497A – OCTOBER 2010 – REVISED APRIL 2012
Power Dissipation
Output Power
vs
vs
Output Power
Supply Voltage
RL = 8Ω, f = 1kHz
RL = 8Ω, f = 1kHz
Supply Current
Boost Output Voltage
vs
vs
Supply Voltage
Load Current
No Load
VDD = 2.7V
Copyright © 2010–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM48512


Số phần tương tự - LM48512_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM48512 TI1-LM48512 Datasheet
688Kb / 17P
[Old version datasheet]   PowerWise짰 Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM48512_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM48512 TI1-LM48512 Datasheet
688Kb / 17P
[Old version datasheet]   PowerWise짰 Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
LM48312 TI-LM48312_15 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Boomer Audio Power Amplifier Series 2.6W, Ultra-Low EMI, Filterless, Mono Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
National Semiconductor ...
LM48312 NSC-LM48312 Datasheet
943Kb / 20P
   2.6W, Ultra-Low EMI, Filterless, Mono Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
Texas Instruments
LM48310 TI1-LM48310_14 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
National Semiconductor ...
LM48310 NSC-LM48310 Datasheet
477Kb / 20P
   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
LM48311 NSC-LM48311 Datasheet
485Kb / 16P
   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
Texas Instruments
LM48310SD TI-LM48310SD Datasheet
1,013Kb / 22P
[Old version datasheet]   LM48310 Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
Eutech Microelectronics...
EUA2510A EUTECH-EUA2510A Datasheet
156Kb / 1P
   Low EMI 2.7W Boosted Class-D Audio Power Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM48510_0710 NSC-LM48510_0710 Datasheet
403Kb / 20P
   Boosted Class D Audio Power Amplifier
logo
Texas Instruments
LM48510 TI1-LM48510_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Boosted Class D Audio Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com