công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48512 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM48512
Giải thích chi tiết về linh kiện  Boomer Audio Power Amplifier Series PowerWise Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM48512 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM48512_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM48512_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
100
1000
10000
100000
FREQUENCY (Hz)
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
10
100
1000
10000
100000
FREQUENCY (Hz)
0.01
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
OUTPUT POWER (W)
0
20
40
60
80
100
0
400
800
1200 1600 2000 2400 2800
OUTPUT POWER (mW)
VDD = 2.7V
VDD = 3.6V
VDD = 5V
LM48512
SNAS497A – OCTOBER 2010 – REVISED APRIL 2012
www.ti.com
THD+N
Efficiency
vs
vs
Output Power
Output Power
VDD = 5.0V, RL = 8Ω, f = 1kHz
RL = 8Ω, f = 1kHz
CMRR
PSRR
vs
vs
Frequency
Frequency
VDD = 3.6V, f = 217Hz
VDD = 3.6V, f = 1kHz
VRIPPLE = 1VP-P, RL = 8Ω
VRIPPLE = 200mVp-p, RL = 8Ω
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2012, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM48512


Số phần tương tự - LM48512_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM48512 TI1-LM48512 Datasheet
688Kb / 17P
[Old version datasheet]   PowerWise짰 Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM48512_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM48512 TI1-LM48512 Datasheet
688Kb / 17P
[Old version datasheet]   PowerWise짰 Boosted, Ultra Low-EMI, Mono, E2S Class D Audio Power Amplifier
LM48312 TI-LM48312_15 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Boomer Audio Power Amplifier Series 2.6W, Ultra-Low EMI, Filterless, Mono Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
National Semiconductor ...
LM48312 NSC-LM48312 Datasheet
943Kb / 20P
   2.6W, Ultra-Low EMI, Filterless, Mono Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
Texas Instruments
LM48310 TI1-LM48310_14 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
National Semiconductor ...
LM48310 NSC-LM48310 Datasheet
477Kb / 20P
   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
LM48311 NSC-LM48311 Datasheet
485Kb / 16P
   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
Texas Instruments
LM48310SD TI-LM48310SD Datasheet
1,013Kb / 22P
[Old version datasheet]   LM48310 Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio Power Amplifier with E2S
logo
Eutech Microelectronics...
EUA2510A EUTECH-EUA2510A Datasheet
156Kb / 1P
   Low EMI 2.7W Boosted Class-D Audio Power Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM48510_0710 NSC-LM48510_0710 Datasheet
403Kb / 20P
   Boosted Class D Audio Power Amplifier
logo
Texas Instruments
LM48510 TI1-LM48510_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Boosted Class D Audio Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com