công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2411K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện 2SC2411K
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

2SC2411K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  2SC2411K_13 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. 2SC2411K_13 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. 2SC2411K_13 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. 2SC2411K_13 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. 2SC2411K_13 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. 2SC2411K_13 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
PAGE . 1
November 16,2013-REV.02
2SC2411K
NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
VOLTAGE
32 Volts
POWER
225mW
FEATURES
• NPN epitaxial silicon,planar design
• Collector-emitter voltage VCE=32V
• Collector current IC=500mA
• Lead free in comply with EU RoHS 2011/65/EU directives.
• Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free)
MECHANICAL DATA
Case : SOT-23 plastic
Terminals : Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Approx Weight : 0.0003 ounces, 0.0084 grams
Marking : 241
ABSOLUTE RATINGS (TA=25oC)
Parameter
Symbol
Value
Units
Collector-Emitter Voltage
VCEO
32
V
Collector-Base Voltage
VCBO
40
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
5V
Collector Current Continuous
I C
500
mA
THERMAL CHARACTERISTICS
Parameter
Sym b o l
Va lue
Uni t s
M a x. P o we r D i s s i p a t i on ( Note 1 )
P TOT
22 5
mW
Ther m a l Re si st ance, Junc t i o n to A m bi ent
RJA
55 6
O C/ W
J unc t i on Te m p erati o n
TJ
- 5 5 t o + 1 50
O C
S tor a g e Te m p erati o n
TSTG
- 5 5 t o + 1 50
O C
NOTE : 1.Transistor mounted on FR-4 board 70 x 60 x 1mm
0.120(3.04)
0.110(2.80)
0.056(1.40)
0.047(1.20)
0.079(2.00)
0.070(1.80)
0.020(0.50)
0.013(0.35)
0.044(1.10)
0.035(0.90)
0.008(0.20)
0.003(0.08)
0.004(0.10)
0.000(0.00)


Số phần tương tự - 2SC2411K_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2411KT146Q ROHM-2SC2411KT146Q Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SC2411KT146R ROHM-2SC2411KT146R Datasheet
65Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SC2411K WINNERJOIN-2SC2411K_15 Datasheet
129Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Mô tả tương tự - 2SC2411K_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBT3904W PANJIT-MMBT3904W Datasheet
102Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
2N3904N PANJIT-2N3904N_15 Datasheet
393Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
2SC2411K-AU PANJIT-2SC2411K-AU Datasheet
298Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
November 16,2013-REV.02
MMBT2222AW PANJIT-MMBT2222AW Datasheet
97Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
MMBT2369A PANJIT-MMBT2369A Datasheet
167Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
2N4401 PANJIT-2N4401 Datasheet
202Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
logo
Compact Technology Corp...
MMBT2222A CTC-MMBT2222A Datasheet
78Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
logo
Pan Jit International I...
2SC2222H PANJIT-2SC2222H Datasheet
371Kb / 5P
   NPN General Purpose Switching Transistor
MMBT2222ATB PANJIT-MMBT2222ATB_15 Datasheet
228Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
MMBT4401 PANJIT-MMBT4401 Datasheet
90Kb / 3P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
MMBT4401W PANJIT-MMBT4401W Datasheet
887Kb / 3P
   NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com