công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SY10E016 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện SY10E016
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT SYNCHRONOUS BINARY UP COUNTER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

SY10E016 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micrel Semiconductor

  SY10E016 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor SY10E016 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
3
SY10E016
SY100E016
Micrel, Inc.
M9999-032006
hbwhelp@micrel.com or (408) 955-1690
BLOCK DIAGRAM
BIT 7
BIT 2 – BIT 6
BIT 1
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
CE
P7
P1
CE
SLAVE
MASTER
Q0M
Q0M
Q0
BIT 0
5
5
5
5
5
5
P0
TC
Q7
Q0
Q1
Q2 – Q6
TCLD
MR CLK
PE
CE


Số phần tương tự - SY10E016

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10E101 MICREL-SY10E101 Datasheet
66Kb / 3P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
SY10E101 MICREL-SY10E101 Datasheet
64Kb / 4P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
SY10E101JC MICREL-SY10E101JC Datasheet
66Kb / 3P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
SY10E101JC MICREL-SY10E101JC Datasheet
64Kb / 4P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
SY10E101JCTR MICREL-SY10E101JCTR Datasheet
66Kb / 3P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
More results

Mô tả tương tự - SY10E016

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E016 ONSEMI-MC10E016 Datasheet
161Kb / 8P
   8-BIT SYNCHRONOUS BINARY UP COUNTER
1996 REV 2
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
100E016 SEMTECH_ELEC-100E016 Datasheet
180Kb / 9P
   8-Bit Synchronous Binary Up Counter
logo
ON Semiconductor
MC10EP016 ONSEMI-MC10EP016_16 Datasheet
195Kb / 15P
   ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
August, 2007 - Rev. 12
MC10EP016 ONSEMI-MC10EP016 Datasheet
110Kb / 12P
   3.3V / 5VECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
September, 2002 ??Rev. 10
MC100EP016AMNG ONSEMI-MC100EP016AMNG Datasheet
137Kb / 13P
   3.3 V ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
March, 2008 - Rev. 9
MC10E016 ONSEMI-MC10E016_08 Datasheet
181Kb / 12P
   5.0 VECL 8.Bit Synchronous Binary Up Counter
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Integrated Circuit Syst...
74HCT40103 ICST-74HCT40103 Datasheet
136Kb / 17P
   8-bit synchronous binary down counter
logo
NXP Semiconductors
74HC40103 PHILIPS-74HC40103 Datasheet
136Kb / 17P
   8-bit synchronous binary down counter
1998 Jul 08
logo
ON Semiconductor
MC100EP016A ONSEMI-MC100EP016A Datasheet
98Kb / 12P
   3.3 V ECL 8-Bit Synchronous Binary Up Counter
May 2004 ??Rev. 4
logo
NXP Semiconductors
74HC40103DB PHILIPS-74HC40103DB Datasheet
144Kb / 25P
   8-bit synchronous binary down counter
Rev. 03-12 November 2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com