công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4674A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4674A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM4674A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM4674A_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4674A_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
PWM MODULATOR
H-BRIDGE
OSCILLATOR
BIAS
CLICK/POP
SUPPRESSION
PWM MODULATOR
H-BRIDGE
GAIN
CONTROL
VDD
PVDD
INL+
INL-
G0
G1
INR+
INR-
GND
PGND
/SDR
/SDL
OUTLA
OUTLB
OUTRA
OUTRB
/SDR
/SDL
GAIN0
GAIN1
INR+
INL+
INR-
INL-
OUTRA
OUTRB
OUTLA
OUTLB
VDD
PVDD
GND
PGND
2.4V to 5.5V
H-BRIDGE
GAIN/
MODULATOR
H-BRIDGE
GAIN/
MODULATOR
OSCILLATOR
1 PF
1 PF
1 PF
1 PF
1 PF
0.1 PF
LM4674A
SNAS366A – SEPTEMBER 2006 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
Block Diagrams
Figure 3. Differential Input Configuration
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM4674A


Số phần tương tự - LM4674A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4674A TI1-LM4674A_14 Datasheet
837Kb / 20P
[Old version datasheet]   Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4674A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4674 NSC-LM4674 Datasheet
844Kb / 18P
   Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
logo
Diodes Incorporated
PAM8003 DIODES-PAM8003 Datasheet
542Kb / 12P
   FILTERLESS 2.5W CLASS-D STEREO AUDIO AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
LM4674A TI1-LM4674A_14 Datasheet
837Kb / 20P
[Old version datasheet]   Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM4674A NSC-LM4674A Datasheet
838Kb / 18P
   Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
logo
Texas Instruments
LM4674 TI1-LM4674_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
LM4674 TI1-LM4674 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   LM4674 Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amplifier
logo
Diodes Incorporated
PAM8302A DIODES-PAM8302A Datasheet
595Kb / 13P
   2.5W FILTERLESS CLASS-D MONO AUDIO AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
LM48411 TI1-LM48411 Datasheet
875Kb / 22P
[Old version datasheet]   Ultra-Low EMI, Filterless, 2.5W, Stereo, Class D Audio Power Amplifier
logo
Power Analog Micoelectr...
PAM8302L PAM-PAM8302L Datasheet
285Kb / 13P
   2.5W Filterless Class-D Mono Audio Amplifier
logo
Anpec Electronics Corop...
APA2603B ANPEC-APA2603B Datasheet
500Kb / 24P
   2.5W Stereo Class-D Audio Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com