công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA222S12IR1Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA222S12IR1Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 12-bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA222S12IR1Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ISLA222S12IR1Z Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 38 page
background image
ISLA222S
11
FN8302.1
July 6, 2015
Submit Document Feedback
FIGURE 9. SNR AND SFDR vs fSAMPLE
FIGURE 10. HD2 AND HD3 vs fSAMPLE
FIGURE 11. POWER vs fSAMPLE
FIGURE 12. DIFFERENTIAL NONLINEARITY (250MSPS)
FIGURE 13. INTEGRAL NONLINEARITY (250MSPS)
FIGURE 14. SNR AND SFDR vs VCM (250MSPS)
Typical Performance Curves All Typical Performance Characteristics apply under the following conditions unless
otherwise noted: AVDD = OVDD = 1.8V, TA = +25°C, AIN = -2dBFS, fIN = 105MHz, fSAMPLE = 250MSPS. (Continued)
60
65
70
75
80
85
90
50
100
150
200
250
300
SAMPLE RATE (MSPS)
SNR
SFDR
-105
-100
-95
-90
-85
-80
-75
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
H2
H3
SAMPLE RATE (MSPS)
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
SAMPLE RATE (MSPS)
3 LANE OPERATION
ADC CONFIGURED FOR
FOR SAMPLE RATE
≤ 150 MSPS
SINGLE LANE OPERATION
ADC CONFIGURED FOR
FOR SAMPLE RATE
≥ 160 MSPS
TWO LANE OPERATION
EFFICIENT PACKING
-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0
0.25
0.50
0.75
1.00
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
CODES
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
CODES
60
65
70
75
80
85
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
INPUT COMMON MODE (V)
SNR
SFDR


Số phần tương tự - ISLA222S12IR1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA222S12IR1Z INTERSIL-ISLA222S12IR1Z Datasheet
1Mb / 40P
   Dual 12-Bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA222S12IR1Z RENESAS-ISLA222S12IR1Z Datasheet
1Mb / 38P
   Dual 12-bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
More results

Mô tả tương tự - ISLA222S12IR1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA222S INTERSIL-ISLA222S Datasheet
1Mb / 40P
   Dual 12-Bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA222S RENESAS-ISLA222S Datasheet
1Mb / 38P
   Dual 12-bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224S INTERSIL-ISLA224S_12 Datasheet
1Mb / 39P
   Dual 14-Bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
ISLA224S INTERSIL-ISLA224S Datasheet
1Mb / 38P
   Dual 14-Bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224S RENESAS-ISLA224S Datasheet
2Mb / 38P
   Dual 14-Bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224S25IR1Z INTERSIL-ISLA224S25IR1Z Datasheet
1Mb / 38P
   Dual 14-Bit, 250/200/125 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
April 25, 2013
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216S RENESAS-ISLA216S Datasheet
1Mb / 34P
   16-Bit, 250/200/130 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216S INTERSIL-ISLA216S Datasheet
1Mb / 34P
   16-Bit, 250/200/130 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
ISLA216S25IR1Z INTERSIL-ISLA216S25IR1Z Datasheet
1Mb / 34P
   16-Bit, 250/200/130 MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC
April 19, 2013
logo
Integrated Device Techn...
ADC1443D IDT-ADC1443D Datasheet
1Mb / 49P
   Dual channel 14-bit ADC; 125, 160 or 200 Msps; JESD204B serial outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com