công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA216P25IRZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA216P25IRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA216P25IRZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Intersil Corporation

  ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA216P25IRZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
ISLA216P
4
FN7574.2
December 10, 2012
Pin Configuration - CMOS MODE
ISLA216P
(72 LD QFN)
TOP VIEW
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
DNC
DNC
D6
DNC
DNC
DNC
CLKOUT
DNC
RLVDS
OVSS
D8
DNC
DNC
DNC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
DNC
DNC
NAPSLP
VCM
AVSS
AVDD
AVSS
VINN
VINN
VINP
VINP
AVSS
AVDD
AVSS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15
16
17
18
CLKDIV
IPTAT
DNC
RESETN
33
34
35
36
D10
DNC
DNC
DNC
40
39
38
37
58
57
56
55
Connect Thermal Pad to AVSS
Consult Mechanical Drawing
for Physical Dimensions
Thermal Pad Not Drawn to Scale,
Pin Descriptions - 72 Ld QFN, CMOS Mode
PIN NUMBER
CMOS PIN NAME
CMOS PIN FUNCTION
1, 2, 17, 28, 29, 30, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 63
DNC
Do Not Connect
6, 13, 19, 20, 21, 70, 71, 72
AVDD
1.8V Analog Supply
5, 7, 12, 14
AVSS
Analog Ground
27, 32, 62
OVDD
1.8V Output Supply
26, 45, 61, 65
OVSS
Output Ground
3
NAPSLP
Tri-Level Power Control (Nap, Sleep modes)


Số phần tương tự - ISLA216P25IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25IRZ INTERSIL-ISLA216P25IRZ Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P25IRZ RENESAS-ISLA216P25IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results

Mô tả tương tự - ISLA216P25IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P RENESAS-ISLA216P Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P_1104 INTERSIL-ISLA216P_1104 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P INTERSIL-ISLA216P Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA212P RENESAS-ISLA212P Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA212P INTERSIL-ISLA212P Datasheet
1Mb / 35P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA214P13IRZ INTERSIL-ISLA214P13IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 5, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P RENESAS-ISLA214P Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA222P INTERSIL-ISLA222P Datasheet
943Kb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA222P RENESAS-ISLA222P Datasheet
1Mb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com