công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA214P20IRZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA214P20IRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA214P20IRZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISLA214P20IRZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 35 page
background image
ISLA214P
9
FN7572.2
December 5, 2012
Total Power Dissipation
Normal Mode
PD
2mA LVDS
454
422
369
mW
3mA LVDS (SDR)
480
518
448
482
397
428
mW
3mA LVDS (DDR)
450
410
360
mW
CMOS (SDR)
432
392
313
mW
CMOS (DDR)
420
375
310
mW
Nap Mode
PD
55.8
60
52.2
57
48.6
53
mW
Sleep Mode
PD
CSB at logic high
6
11
6
11
6
10
mW
Nap/Sleep Mode
Wakeup Time
Sample Clock Running
200
400
630
µs
AC SPECIFICATIONS
Differential Nonlinearity
DNL
fIN = 105MHz
No Missing Codes
-0.99
±
0.3
2.0
-0.99
±
0.25
1.4
-0.99
±
0.25
1.4
LSB
Integral Nonlinearity
INL
fIN = 105MHz
±
2.5
±
2.5
±
2.5
LSB
Minimum Conversion
Rate (Note 8)
fS MIN
40
40
40
MSPS
Maximum Conversion
Rate
fS MAX
250
200
130
MSPS
Signal-to-Noise Ratio
(Note 9)
SNR
fIN = 30MHz
73
73.8
74.9
dBFS
fIN = 105MHz
70.1
73
72.1
73.7
73.0
74.3
dBFS
fIN = 190MHz
72.1
72.8
73.3
dBFS
fIN = 363MHz
70.6
71.1
70.9
dBFS
fIN = 461MHz
69.9
70.0
69.5
dBFS
fIN = 605MHz
68.4
68.5
67.8
dBFS
Signal-to-Noise and
Distortion
(Note 9)
SINAD
fIN = 30MHz
72.4
73.5
74.6
dBFS
fIN = 105MHz
69.4
72.4
71.0
73.1
70.8
73.6
dBFS
fIN = 190MHz
70.7
72.3
72.2
dBFS
fIN = 363MHz
69.8
70.7
70.6
dBFS
fIN = 461MHz
66.1
67.4
65.9
dBFS
fIN = 605MHz
60.5
61.1
61.1
dBFS
Effective Number of Bits
(Note 9)
ENOB
fIN = 30MHz
11.73
11.92
12.10
Bits
fIN = 105MHz
11.29 11.73
11.50 11.83
11.47 11.93
Bits
fIN = 190MHz
11.45
11.72
11.70
Bits
fIN = 363MHz
11.30
11.45
11.44
Bits
fIN = 461MHz
10.69
10.90
10.65
Bits
fIN = 605MHz
9.76
9.86
9.86
Bits
Electrical Specifications All specifications apply under the following conditions unless otherwise noted: AVDD = 1.8V,
OVDD = 1.8V, TA = -40°C to +85°C (Typical specifications at +25°C), AIN = -1dBFS, fSAMPLE = Maximum Conversion Rate (per speed grade).
Boldface limits apply over the operating temperature range, -40°C to +85°C.
(Continued)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
ISLA214P25
ISLA214P20
ISLA214P13
UNITS
MIN
(Note 5) TYP
MAX
(Note 5)
MIN
(Note 5) TYP
MAX
(Note 5)
MIN
(Note 5) TYP
MAX
(Note 5)


Số phần tương tự - ISLA214P20IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P20IRZ RENESAS-ISLA214P20IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results

Mô tả tương tự - ISLA214P20IRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P RENESAS-ISLA214P Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224P INTERSIL-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA212P RENESAS-ISLA212P Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P RENESAS-ISLA216P Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P_1104 INTERSIL-ISLA216P_1104 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P INTERSIL-ISLA216P Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA212P INTERSIL-ISLA212P Datasheet
1Mb / 35P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P13IRZ INTERSIL-ISLA216P13IRZ Datasheet
1,010Kb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 10, 2012
ISLA222P INTERSIL-ISLA222P Datasheet
943Kb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com