công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL23318WFRUZ-T7A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL23318WFRUZ-T7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL23318WFRUZ-T7A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
ISL23318
9
FN7887.0
July 26, 2011
Timing Diagrams
SDA vs SCL Timing
A0 and A1 Pin Timing
tSU:STO
tDH
tHIGH
tSU:STA
tHD:STA
tHD:DAT
tSU:DAT
SCL
SDA
(INPUT TIMING)
SDA
(OUTPUT TIMING)
tF
tLOW
tBUF
tAA
tR
tsp
tHD:A
SCL
SDA
A0, A1
tSU:A
CLK 1
START
STOP
Typical Performance Curves
FIGURE 3. 10k DNL vs TAP POSITION, VCC = 5V
FIGURE 4. 50k DNL vs TAP POSITION, VCC = 5V
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0
1632
48
6480
96
112
128
TAP POSITION (DECIMAL)
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0
1632
48
648096
112
128
TAP POSITION (DECIMAL)


Số phần tương tự - ISL23318WFRUZ-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL23318WFRUZ-T7A INTERSIL-ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet
727Kb / 19P
   Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
ISL23318WFRUZ-T7A RENESAS-ISL23318WFRUZ-T7A Datasheet
1,010Kb / 19P
   Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
More results

Mô tả tương tự - ISL23318WFRUZ-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL23318 RENESAS-ISL23318 Datasheet
1,010Kb / 19P
   Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Intersil Corporation
ISL23318 INTERSIL-ISL23318 Datasheet
727Kb / 19P
   Single, 128-taps Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
ISL23418 RENESAS-ISL23418 Datasheet
1Mb / 20P
   Single, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Intersil Corporation
ISL23418 INTERSIL-ISL23418 Datasheet
927Kb / 20P
   Single, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
ISL22316 RENESAS-ISL22316 Datasheet
934Kb / 16P
   Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?? Low Noise, Low Power I2C??Bus, 128 Taps
ISL90726 RENESAS-ISL90726 Datasheet
441Kb / 8P
   Single Volatile 128-Tap XDCP??Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
ISL22316WM RENESAS-ISL22316WM Datasheet
206Kb / 3P
   Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power I2C Bus, 128 Taps
November 11, 2011
ISL90727 RENESAS-ISL90727 Datasheet
436Kb / 8P
   Single Volatile 128-Tap XDCP??Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
logo
Intersil Corporation
ISL23315 INTERSIL-ISL23315 Datasheet
834Kb / 19P
   Single, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
ISL22317 RENESAS-ISL22317 Datasheet
848Kb / 15P
   Precision Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?? Low Noise, Low Power, I2C??Bus, 128 Taps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com