công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL22424WFR16Z-TK bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL22424WFR16Z-TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise, Low Power, SPI® Bus, 256 Taps
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL22424WFR16Z-TK bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ISL22424WFR16Z-TK Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
11
FN6425.1
September 9, 2015
FIGURE 7. DNL vs TAP POSITION IN RHEOSTAT MODE FOR
10k
 (W)
FIGURE 8. INL vs TAP POSITION IN RHEOSTAT MODE FOR
10k
 (W)
FIGURE 9. END TO END RTOTAL % CHANGE vs
TEMPERATURE
FIGURE 10. TC FOR VOLTAGE DIVIDER MODE IN ppm
FIGURE 11. TC FOR RHEOSTAT MODE IN ppm
FIGURE 12. FREQUENCY RESPONSE (1MHz)
Typical Performance Curves (Continued)
-0.50
-0.25
0
0.25
0.5
0
50
100
150
200
250
TAP POSITION (DECIMAL)
VCC = 2.25V
VCC = 5.5V
T = +25ºC
-0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
50
100
150
200
250
TAP POSITION (DECIMAL)
VCC = 5.5V
T = +25ºC
VCC = 2.25V
-0.40
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
-40
0
40
80
120
10k
50k
5.5V
2.25V
TEMPERATURE (ºC)
0
40
80
120
160
200
16
66
116
166
TAP POSITION (DECIMAL)
50k
10k
216
266
0
100
200
300
400
500
16
66
116
166
216
TAP POSITION (DECIMAL)
50k
10k
OUTPUT
INPUT
WIPER AT MID POINT (POSITION 80h)
RTOTAL = 10k
ISL22424


Số phần tương tự - ISL22424WFR16Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22424WFR16Z INTERSIL-ISL22424WFR16Z Datasheet
728Kb / 18P
   Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
ISL22424WFR16Z RENESAS-ISL22424WFR16Z Datasheet
1Mb / 20P
   Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?? Low Noise, Low Power, SPI짰 Bus, 256 Taps
More results

Mô tả tương tự - ISL22424WFR16Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22414TFU10Z INTERSIL-ISL22414TFU10Z Datasheet
697Kb / 17P
   Low Noise, Low Power, SPI® Bus, 256 Taps
September 9, 2015
X9250 INTERSIL-X9250 Datasheet
359Kb / 20P
   Low Noise/Low Power/SPI Bus/256 Taps
ISL90842UIV1427Z INTERSIL-ISL90842UIV1427Z Datasheet
676Kb / 10P
   Low Noise, Low Power I2C® Bus, 256 Taps
January 16, 2006
X95820WV14I-2.7 INTERSIL-X95820WV14I-2.7 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise/Low Power/I2C® Bus/256 Taps
July 18, 2006
ISL22323TFV14Z INTERSIL-ISL22323TFV14Z Datasheet
751Kb / 19P
   Low Noise, Low Power, I2C® Bus, 256 Taps
August 17, 2015
logo
Renesas Technology Corp
ISL22444 RENESAS-ISL22444 Datasheet
1Mb / 19P
   Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, SPI® Bus, 256 Taps
May 24, 2007
ISL22414 RENESAS-ISL22414 Datasheet
1Mb / 17P
   Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, SPI® Bus, 256 Taps
September 21, 2015
logo
Intersil Corporation
ISL22343TFV20Z INTERSIL-ISL22343TFV20Z Datasheet
738Kb / 19P
   Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
August 17, 2015
ISL90840 INTERSIL-ISL90840 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise, Low Power I2C Bus, 256 Taps
ISL90810 INTERSIL-ISL90810 Datasheet
1Mb / 11P
   Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com