công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL22323WFV14Z bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL22323WFV14Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise, Low Power, I2C® Bus, 256 Taps
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL22323WFV14Z bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ISL22323WFV14Z Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
11
FN6422.2
August 17, 2015
FIGURE 9. END TO END RTOTAL % CHANGE vs
TEMPERATURE
FIGURE 10. TC FOR VOLTAGE DIVIDER MODE IN ppm
FIGURE 11. TC FOR RHEOSTAT MODE IN ppm
FIGURE 12. FREQUENCY RESPONSE (1MHz)
FIGURE 13. MIDSCALE GLITCH, CODE 7Fh TO 80h
FIGURE 14. LARGE SIGNAL SETTLING TIME
Typical Performance Curves (Continued)
-0.40
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
-40
0
40
80
120
10k
50k
5.5V
TEMPERATURE (ºC)
2.25V
0
40
80
120
160
200
16
66
116
166
TAP POSITION (DECIMAL)
50k
10k
216
266
0
100
200
300
400
500
16
66
116
166
216
TAP POSITION (DECIMAL)
50k
10k
INPUT
OUTPUT
WIPER AT MID POINT (POSITION 80h)
RTOTAL = 10k
SCL
WIPER
CS
WIPER UNLOADED,
MOVEMENT FROM 0h to FFh
ISL22323


Số phần tương tự - ISL22323WFV14Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22323WFV14Z INTERSIL-ISL22323WFV14Z Datasheet
703Kb / 18P
   Dual Digitally Controlled Potentiometer XDCP
logo
Renesas Technology Corp
ISL22323WFV14Z RENESAS-ISL22323WFV14Z Datasheet
1Mb / 19P
   Dual Digitally Controlled Potentiometer (XDCP) Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
Aug 17, 2015
More results

Mô tả tương tự - ISL22323WFV14Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL90842UIV1427Z INTERSIL-ISL90842UIV1427Z Datasheet
676Kb / 10P
   Low Noise, Low Power I2C® Bus, 256 Taps
January 16, 2006
X95820WV14I-2.7 INTERSIL-X95820WV14I-2.7 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise/Low Power/I2C® Bus/256 Taps
July 18, 2006
ISL90840 INTERSIL-ISL90840 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise, Low Power I2C Bus, 256 Taps
ISL90810 INTERSIL-ISL90810 Datasheet
1Mb / 11P
   Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps
ISL95810 INTERSIL-ISL95810_06 Datasheet
1Mb / 13P
   Low Noise, Low Power I2C Bus, 256 Taps
ISL22343TFV20Z INTERSIL-ISL22343TFV20Z Datasheet
738Kb / 19P
   Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
August 17, 2015
ISL90842 INTERSIL-ISL90842 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
ISL90841 INTERSIL-ISL90841 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise, Low Power I2C Bus, 256 Taps
ISL22424TFV14Z INTERSIL-ISL22424TFV14Z Datasheet
760Kb / 20P
   Low Noise, Low Power, SPI® Bus, 256 Taps
September 9, 2015
ISL22414TFU10Z INTERSIL-ISL22414TFU10Z Datasheet
697Kb / 17P
   Low Noise, Low Power, SPI® Bus, 256 Taps
September 9, 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com