công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL22313TFU10Z bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL22313TFU10Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise, Low Power, I2C짰 Bus, 256 Taps
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL22313TFU10Z bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL22313TFU10Z Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
8
FN6421.0
July 17, 2007
A0 and A1 Pin Timing
tHD:A
SCL
SDA
A0, A1
tSU:A
CLK 1
START
STOP
Typical Performance Curves
FIGURE 1. WIPER RESISTANCE vs TAP POSITION
[ I(RW) = VCC/RTOTAL ] FOR 10kΩ (W)
FIGURE 2. STANDBY ICC AND IV- vs TEMPERATURE
FIGURE 3. DNL vs TAP POSITION IN VOLTAGE DIVIDER
MODE FOR 10k
Ω (W)
FIGURE 4. INL vs TAP POSITION IN VOLTAGE DIVIDER
MODE FOR 10k
Ω (W)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
50
100
150
200
250
TAP POSITION (DECIMAL)
T = +25ºC
T = -40ºC
T = +125ºC
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
-40
0
40
80
120
TEMPERATURE (°C)
ICC
IV-
-0.50
-0.25
0
0.25
0.50
0
50
100
150
200
250
TAP POSITION (DECIMAL)
T = +25ºC
VCC = 2.25V
VCC = 5.5V
-0.50
-0.25
0
0.25
0.50
0
50
100
150
200
250
TAP POSITION (DECIMAL)
T = +25ºC
VCC = 5.5V
VCC = 2.25V
ISL22313


Số phần tương tự - ISL22313TFU10Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22313TFU10Z INTERSIL-ISL22313TFU10Z Datasheet
623Kb / 15P
   Single Digitally Controlled Potentiometer XDCP
ISL22313TFU10Z INTERSIL-ISL22313TFU10Z Datasheet
623Kb / 15P
   Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP??
logo
Renesas Technology Corp
ISL22313TFU10Z RENESAS-ISL22313TFU10Z Datasheet
1Mb / 15P
   Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) Low Noise, Low Power, I2C
August 18, 2016
More results

Mô tả tương tự - ISL22313TFU10Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL22346WMVEP INTERSIL-ISL22346WMVEP Datasheet
99Kb / 3P
   Low Noise, Low Power I2C짰 Bus, 128 Taps
ISL22316WMUEP INTERSIL-ISL22316WMUEP Datasheet
102Kb / 3P
   Low Noise, Low Power I2C짰 Bus, 128 Taps
ISL22326WMVEP INTERSIL-ISL22326WMVEP Datasheet
101Kb / 3P
   Low Noise, Low Power, I2C짰 Bus, 128 Taps
ISL22316WMUEP INTERSIL-ISL22316WMUEP Datasheet
103Kb / 3P
   Low Noise, Low Power I2C짰 Bus, 128 Taps
November 11, 2011
X9250 INTERSIL-X9250 Datasheet
359Kb / 20P
   Low Noise/Low Power/SPI Bus/256 Taps
ISL22343TFV20Z INTERSIL-ISL22343TFV20Z Datasheet
738Kb / 19P
   Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
August 17, 2015
ISL90840 INTERSIL-ISL90840 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise, Low Power I2C Bus, 256 Taps
ISL90810 INTERSIL-ISL90810 Datasheet
1Mb / 11P
   Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps
ISL95810 INTERSIL-ISL95810_06 Datasheet
1Mb / 13P
   Low Noise, Low Power I2C Bus, 256 Taps
ISL90842 INTERSIL-ISL90842 Datasheet
1Mb / 12P
   Low Noise, Low Power, I2C Bus, 256 Taps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com