công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS3441 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS3441
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automatic power-down on loss of signal
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS3441 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Gennum Corporation

Back Button GS3441 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS3441 Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
GS3441 Extended Reach 3G/HD/SD Adaptive Cable
Equalizer with Dual Outputs
Final Data Sheet
Rev. 1
GENDOC-056647
May 2013
8 of 25
Proprietary & Confidential
www.semtech.com
Power Consumption
PD
VCC_O1 = 1.2V,
VCC_O2= OFF,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
425mVppd
180
218
mW
2
VCC_O1 = 1.2V,
VCC_O2= 1.2V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
425mVppd
212
260
mW
2
VCC_O1 = 1.2V,
VCC_O2= 1.2V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
850mVppd
237
290
mW
2
VCC_O1 = 2.5V,
VCC_O2= 2.5V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
850mVppd
245
299
mW
2
VCC_O1 = 3.3V,
VCC_O2= OFF,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
425mVppd
202
244
mW
2
VCC_O1 = 3.3V,
VCC_O2= OFF,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
850mVppd
240
292
mW
2
VCC_O1 = 3.3V,
VCC_O2= 3.3V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
425mVppd
258
316
mW
2
VCC_O1 = 3.3V,
VCC_O2= 3.3V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
850mVppd
325
395
mW
2
Supply Current - Core
Is
Both outputs on
53
59
mA
3
Supply Current - Output
Driver (one output enabled)
IOutput
Driver
VCC_O1 & VCC_O2 =
3.3V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
425mVppd
–10
14
mA
VCC_O1 & VCC_O2 =
3.3V,
ΔVDDO1 = ΔVDDO2 =
850mVppd
–19
24
mA
Input Common Mode Voltage
VCMIN
1.62
1.71
1.80
V
Table 2-2: DC Electrical Characteristics (Continued)
VCC = +3.3V ±5%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise shown
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Notes


Số phần tương tự - GS3441

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS3441 SEMTECH-GS3441 Datasheet
1Mb / 25P
   Extended Reach 3G/HD/SD Adaptive Cable Equalizer with Dual Outputs
GS3441-INE3 SEMTECH-GS3441-INE3 Datasheet
1Mb / 25P
   Extended Reach 3G/HD/SD Adaptive Cable Equalizer with Dual Outputs
GS3441-INTE3 SEMTECH-GS3441-INTE3 Datasheet
1Mb / 25P
   Extended Reach 3G/HD/SD Adaptive Cable Equalizer with Dual Outputs
GS3441-INTE3Z SEMTECH-GS3441-INTE3Z Datasheet
1Mb / 25P
   Extended Reach 3G/HD/SD Adaptive Cable Equalizer with Dual Outputs
More results

Mô tả tương tự - GS3441

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS2994 GENNUM-GS2994 Datasheet
1Mb / 20P
   Automatic power-down on loss of signal
GS3440 GENNUM-GS3440 Datasheet
1Mb / 23P
   Automatic power-down on loss of signal
GS2993 GENNUM-GS2993 Datasheet
1Mb / 23P
   Automatic power-down on loss of signal
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC914LP4E HITTITE-HMC914LP4E Datasheet
744Kb / 12P
   12.5 Gbps LIMITING AMPLIFIER w/ LOSS OF SIGNAL FEATURE
logo
Analog Devices
HMC914LP4E AD-HMC914LP4E Datasheet
708Kb / 12P
   12.5 Gbps LIMITING AMPLIFIER w/ LOSS OF SIGNAL FEATURE
v03.1012
logo
Micrel Semiconductor
SY88313BL MICREL-SY88313BL Datasheet
387Kb / 10P
   3.3V, 3.2Gbps CML Low-Power Limiting Post Amplifier with TTL Loss-of-Signal
SY88289AL MICREL-SY88289AL Datasheet
334Kb / 9P
   3.3V, 3.2Gbps CML Low-Power Limiting Post Amplifier with TTL Loss-of-Signal
logo
Linear Technology
LTC2955 LINER-LTC2955 Datasheet
224Kb / 6P
   Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On
LTC2955 LINER-LTC2955_15 Datasheet
219Kb / 20P
   Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On
logo
Power Integrations, Inc...
CAP004DG-TL POWERINT-CAP004DG-TL Datasheet
604Kb / 8P
   Zero1 Loss Automatic X Capacitor Discharge IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com