công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS3140 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS3140
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital cable length indication
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS3140 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Gennum Corporation

Back Button GS3140 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS3140 Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 40 page
background image
GS3140
Final Data Sheet
Rev.1
PDS-060939
May 2015
8 of 40
Semtech
Proprietary & Confidential
www.semtech.com
Power Consumption –
Bypass Mode
PD_BYPASS
58
88
mW
Power Consumption –
Output Mute
PD_MUTE
83
127
mW
Power Consumption –
Output Disable
PD_DISABLE
70
114
mW
Power Consumption –
Sleep-Mute
PD_SLEEP_MUTE
——
49
mW
Power Consumption – Sleep
PD_SLEEP
11
27
mW
Supply Current – Core
IDD_A
VCC_A = 1.8V
—37
56
mA
1, 3
Supply Current - Digital
IDD_D
VCC_D = 1.8V
—5
7.5
mA
Supply Current - Output
Driver
IDD_O
VDD_O = +1.2V to +2.5V
OUTPUT_SWING = 0011b
—8
12
mA
1, 2
VDD_O = +1.2V to +2.5V
OUTPUT_SWING = 1011b
—16
22
mA
1, 2
Serial Input Common
Mode Voltage
VCMIN
1.4
1.6
V
Serial Output Common
Mode Voltage
VCMOUT
See Section 4.9.2
Input Voltage - Digital Pins
(CS, SDIN, SCLK)
VIH
0.65*
VDD_DIG
—VDD_DIG
V
VIL
—0
0.35*
VDD_DIG
V—
Output Voltage - Digital Pins
(INT, SDOUT)
VOH
IOH = -2mA
VDD_DIG
– 0.45
——
V
VOL
IOH = 2mA
——
0.45
V
Notes:
1. De-emphasis off.
2. See Table 4-2 for all the output swing settings.
3. With de-emphasis enabled, add a typical 4mA.
Table 2-2: DC Electrical Characteristics (Continued)
VCC_A,VCC_D, VCC_O = +1.8V ±5%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise shown
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Notes


Số phần tương tự - GS3140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS3140 SEMTECH-GS3140 Datasheet
246Kb / 3P
   Multi-Rate Adaptive 3G SDI Equalizer
GS3140-INE3 SEMTECH-GS3140-INE3 Datasheet
1Mb / 40P
   Multi-Rate Adaptive 3G SDI Equalizer
More results

Mô tả tương tự - GS3140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
EV-VN7016AJ STMICROELECTRONICS-EV-VN7016AJ Datasheet
513Kb / 7P
   Thermal shutdown indication
logo
PHOENIX CONTACT
IEG45-3LA40021 PHOENIX-IEG45-3LA40021 Datasheet
104Kb / 2P
   Voltage indication module
logo
STMicroelectronics
EV-VN7040AJ STMICROELECTRONICS-EV-VN7040AJ Datasheet
436Kb / 7P
   Thermal shutdown indication
logo
Integrated Device Techn...
IDT82V3012 IDT-IDT82V3012 Datasheet
456Kb / 32P
   Holdover status indication
logo
STMicroelectronics
EV-VN7010AJ STMICROELECTRONICS-EV-VN7010AJ Datasheet
512Kb / 7P
   Thermal shutdown indication
EV-VN7050AS STMICROELECTRONICS-EV-VN7050AS Datasheet
430Kb / 7P
   Thermal shutdown indication
EV-VN7140AJ STMICROELECTRONICS-EV-VN7140AJ Datasheet
436Kb / 7P
   Thermal shutdown indication
EV-VN7040AS STMICROELECTRONICS-EV-VN7040AS Datasheet
477Kb / 7P
   Thermal shutdown indication
logo
Marl International Limi...
671-290-22 MARL-671-290-22_13 Datasheet
374Kb / 4P
   Large LED indication
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
HIATB01-FAULT-01 PF-HIATB01-FAULT-01 Datasheet
938Kb / 3P
   Fault Indication Board
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com