công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS2971A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS2971A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated audio clock generator
Download  152 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS2971A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Gennum Corporation

Back Button GS2971A Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 13Page - Gennum Corporation GS2971A Datasheet HTML 14Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 152 page
background image
GS2971A 3Gb/s, HD, SD SDI Receiver
Data Sheet
54311 - 2
September 2012
10 of 152
A5, A6, B5,
B6, C5, C6
STAT[0:5]
Output
MULTI-FUNCTIONAL OUTPUT PORT.
Please refer to the Output Logic parameters in the DC Electrical
Characteristics table for logic level threshold and compatibility.
Each of the STAT [0:5] pins can be configured individually to output
one of the following signals:
Signal
H/HSYNC
V/VSYNC
F/DE
LOCKED
Y/1ANC
C/2ANC
DATA ERROR
VIDEO ERROR
AUDIO ERROR
EDH DETECTED
CARRIER DETECT
RATE_DET0
RATE_DET1
Default
STAT0
STAT1
STAT2
STAT3
STAT4
STAT5
A7, D10,
G10, K7
IO_VDD
Input Power
POWER connection for digital I/O. Connect to 3.3V or 1.8V DC
digital.
A8
PCLK
Output
PARALLEL DATA BUS CLOCK
Please refer to the Output Logic parameters in the DC Electrical
Characteristics table for logic level threshold and compatibility.
3G 10-bit or 20-bit modePCLK @ 148.5 or 148.5/1.001MHz
HD 10-bit modePCLK @ 148.5 or 148.5/1.001MHz
HD 20-bit modePCLK @ 74.25 or 74.25/1.001MHz
SD 10-bit modePCLK @ 27MHz
SD 20-bit modePCLK @ 13.5MHz
Table 1-1:Pin Descriptions (Continued)
Pin
Number
Name
Timing
Type
Description


Số phần tương tự - GS2971A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS2971A SEMTECH-GS2971A Datasheet
4Mb / 152P
   3Gb/s, HD, SD SDI Receiver, with Integrated Adaptive Cable Equalizer
More results

Mô tả tương tự - GS2971A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS2970A GENNUM-GS2970A Datasheet
4Mb / 150P
   Integrated audio clock generator
GS1671A GENNUM-GS1671A Datasheet
9Mb / 136P
   Integrated audio clock generator
logo
PhaseLink Corporation
PLL601-26 PLL-PLL601-26 Datasheet
114Kb / 4P
   Audio Clock Generator
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8128C AKM-AK8128C Datasheet
174Kb / 8P
   Audio Clock Generator
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9485 MAXIM-MAX9485 Datasheet
858Kb / 16P
   Programmable Audio Clock Generator
Rev 0; 7/04
logo
Cypress Semiconductor
W48C20 CYPRESS-W48C20 Datasheet
92Kb / 4P
   Audio Subsystem Clock Generator
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8128MV AKM-AK8128MV Datasheet
302Kb / 10P
   Multi Clock Generator for Audio
AK8128ME AKM-AK8128ME Datasheet
302Kb / 10P
   Multi Clock Generator for Audio
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS9120-47 ICST-ICS9120-47 Datasheet
107Kb / 5P
   Modem and Audio Clock Generator
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8138MV AKM-AK8138MV Datasheet
310Kb / 10P
   Multi Clock Generator for Audio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com