công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS2962 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS2962
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Narrow-Bandwidth PLL
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS2962 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Gennum Corporation

  GS2962 Datasheet HTML 1Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 2Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 3Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS2962 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 82 page
background image
2 of 82
GS2962 3G/HD/SD-SDI Serializer with Complete
SMPTE Video Support
Data Sheet
48005 - 7
October 2010
Functional Block Diagram
Figure A: GS2962 Functional Block Diagram
Revision History
Input
Mux/
Demux
DIN[19:0]
SMPTE 352M
Generation
and Insertion
ANC Data
Insertion
TRS , Line
Number
and CRC
Insertion
EDH
Packet
Insertion
DVB-ASI
8b/10b
Encoder
F/DE
V/VSYNC
H/HSYNC
TIM_861
Parallel to Serial
Converter
Mux
SMPTE
Cable
Driver
SDO
SDO
RSET
SDO_EN/DIS
PCLK
GSPI
Host
Interface
HANC/
VANC
Blanking
PLL with Low Noise
VCO
ClockCleaner™
LOCKED
NRZ/NRZI
SMPTE
Scrambler
CD_VDD
CD_GND
JTAG
CONTROLLER
20BIT/10BIT
ANC_BLANK
PLL_VDD
PLL_VDD
AVDD
AGND
VCO_GND
VCO_GND
SMPTE 425M
1080p 50/60 4:2:2 10-bit
Level A
Level B
Version
ECR
PCN
Date
Changes and/or Modifications
7
155080
56059
October 2010
Revised power rating in standby mode. Documented
CSUM behaviour in Section 4.7, Section 4.8.4 and
Configuration and Status Registers.
6
153717
March 2010
Updates throughout entire document. Added
Figure 4-2, Figure 4-3 and Figure 4-4. Correction to
registers 040h to 13Fh in Table 4-16: Configuration and
Status Registers.
5
152224
July 2009
Updated Device Latency numbers in 2.4 AC Electrical
Characteristics. Updates to 4.7 ANC Data Insertion.
Replaced 7.3 Marking Diagram.
4
151319
January 2009
Correction to timing values in Table 4-1: GS2962 Digital
Input AC Electrical Characteristics.
3
150802
December 2008
Conversion to Data Sheet.
2
150720
October 2008
Conversion to Preliminary Data Sheet.
1
148587
September 2008
New Document.


Số phần tương tự - GS2962

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS2962 SEMTECH-GS2962 Datasheet
2Mb / 82P
   3G/HD/SD-SDI Serializer with Complete SMPTE Video Support
More results

Mô tả tương tự - GS2962

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Oscilent Corporation
813-SL140.0M-08 OSCILENT-813-SL140.0M-08_14 Datasheet
249Kb / 2P
   Low Loss Narrow Bandwidth
logo
Analog Devices
3B16 AD-3B16_15 Datasheet
358Kb / 8P
   Narrow Bandwidth Strain Gage Input
REV. 0
3B16-CUSTOM AD-3B16-CUSTOM Datasheet
350Kb / 8P
   Narrow Bandwidth Strain Gage Input
REV. 0
logo
Integrated Device Techn...
ICS87974I IDT-ICS87974I Datasheet
167Kb / 16P
   Fully integrated PLL
ICS87972I-147 IDT-ICS87972I-147 Datasheet
3Mb / 17P
   Fully integrated PLL
87973I-147 IDT-87973I-147 Datasheet
400Kb / 19P
   Fully integrated PLL
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C4050 PERICOM-PT7C4050 Datasheet
410Kb / 13P
   PLL with Integrated VCXO
logo
Bookham, Inc.
LC95A76ULR BOOKHAM-LC95A76ULR Datasheet
213Kb / 4P
   976nm Laser Module Stabilized with Narrow-Bandwidth Grating
logo
List of Unclassifed Man...
SL6600C ETC1-SL6600C Datasheet
175Kb / 4P
   LOW POWER IF/AF PLL CIRCUIT FOR NARROW BAND FM
logo
Texas Instruments
TRF372017 TI1-TRF372017_16 Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Integrated IQ Modulator PLL/VCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com