công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC328G-XX-T92-B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện BC328G-XX-T92-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

BC328G-XX-T92-B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  BC328G-XX-T92-B Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies BC328G-XX-T92-B Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies BC328G-XX-T92-B Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies BC328G-XX-T92-B Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BC327/328
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R201-038.B
TYPICAL CHARACTERISTICS
1
10
100
1000
Collector Current, IC (mA)
Figure 3. DC Current Gain
-0.1
-1.0V
VCE=-2.0V
PULSE
-1
-10
-100 -1000
-0.1
-10
-1
-1000
-0.01
-0.1
-1
-10
Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage
Collector Current, IC(mA)
VBE(sat)
VCE(sat)
IC=10IB
PULSE
-100
-0.1
-10
-100
-1000
Base-Emitter On Voltage, VBE (V)
Figure 5. Base-Emitter On Voltage
-0.4
VCE=-1V
PULSE
-0.5 -0.6
-0.8
-0.9
-1
-0.7
10
100
1000
Collector Current, IC (mA)
Figure 6. Gain Bandwidth Product
-1
VCE=-0.5V
-1000
-100


Số phần tương tự - BC328G-XX-T92-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
BC328G-XX-T92-B UTC-BC328G-XX-T92-B Datasheet
208Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
More results

Mô tả tương tự - BC328G-XX-T92-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
BC846 UTC-BC846 Datasheet
54Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC848 UTC-BC848_15 Datasheet
215Kb / 5P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC328 UTC-BC328_15 Datasheet
208Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC558 UTC-BC558_15 Datasheet
396Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC846 UTC-BC846_11 Datasheet
253Kb / 5P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC548 UTC-BC548_15 Datasheet
199Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC858 UTC-BC858_15 Datasheet
120Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC338 UTC-BC338_15 Datasheet
177Kb / 3P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC337 UTC-BC337_15 Datasheet
177Kb / 3P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
BC808 UTC-BC808_15 Datasheet
197Kb / 4P
   SWITCHING AND AMPLIFIER APPLICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com