công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS340IS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện TS340IS
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

TS340IS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  TS340IS_14 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. TS340IS_14 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. TS340IS_14 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. TS340IS_14 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. TS340IS_14 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PAGE . 2
TS340IS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25oC unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Breakdown voltage per diode
VBR
I R=0.5mA
40
-
-
V
Instantaneous forward voltage per
diode
VF
I F=3A
TA=25oC-
0.5
0.53
V
I F=3A
TA=125oC
-
0.44
-
V
Reverse current per diode
I R
VR=28V
-
10
-
A
VR=40V
TA=25oC
TA=100oC
-
-
-
15
100
-
A
mA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
25
50
75
100
125
150
T
C, Case Temperature (°C)
per diode
0.001
0.01
0.1
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 25°C
T
J = 75°C
T
J = 125°C
T
J = 150°C
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Junction Capacitance
1
10
100
1000
110
100
V
R, Reverse Bias Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
V
F, Forward Voltage (V)
T
J = 150°C
T
J = 125°C
T
J = 25°C
T
J = 75°C
per diode
per diode
per diode
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
70
0
102030 405060 708090 100
Number Of Cycles At 60 Hz
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak Forward
Surge Current Uni-Directional Use Only
per diode
December 31,2014-REV.01


Số phần tương tự - TS340IS_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
TS340IS PANJIT-TS340IS Datasheet
94Kb / 5P
   Low forward voltage, high current capability
More results

Mô tả tương tự - TS340IS_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
TS240S-AU PANJIT-TS240S-AU Datasheet
128Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS260S PANJIT-TS260S_14 Datasheet
198Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS2100S PANJIT-TS2100S_14 Datasheet
146Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS1100S PANJIT-TS1100S Datasheet
76Kb / 3P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS260S PANJIT-TS260S Datasheet
220Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS360ILS PANJIT-TS360ILS Datasheet
92Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS140S PANJIT-TS140S Datasheet
134Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S_14 Datasheet
203Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
SDI260 PANJIT-SDI260 Datasheet
92Kb / 4P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S Datasheet
110Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com