công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS240S-AU bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện TS240S-AU
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

TS240S-AU bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  TS240S-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. TS240S-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. TS240S-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. TS240S-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. TS240S-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PAGE . 2
April 1,2015-REV.00
TS240S-AU
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25oC unless otherwise noted)
PA RA ME TE R
S YM B OL
C OND ITIONS
M IN
TYP
M A X .
UNIT
Reverse Breakdown Voltage
VBR
I R=150
μA40
-
-
V
Forward Voltage
V F
If =2 A
-
-
0 .5
V
Reverse Current
I R
V R=4 0 V
-
-
50
μA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
25
50
75
100
125
150
TC, Case Temperature (°C)
1
10
100
1000
10000
100000
20
40
60
80
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
TJ = 25°C
TJ = 75°C
TJ = 125°C
TJ = 150°C
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Junction Capacitance
1
10
100
1000
1
10
100
VR, Reverse Bias Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
VF, Forward Voltage (V)
TJ = 125°C
TJ = 150°C
TJ = 25°C
TJ = 75°C


Số phần tương tự - TS240S-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
TS240S PANJIT-TS240S Datasheet
110Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
logo
Zibo Seno Electronic En...
TS240S ZSELEC-TS240S Datasheet
143Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER BRIDGE RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
TS240S PANJIT-TS240S_14 Datasheet
203Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
More results

Mô tả tương tự - TS240S-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
TS260S PANJIT-TS260S_14 Datasheet
198Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS2100S PANJIT-TS2100S_14 Datasheet
146Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS1100S PANJIT-TS1100S Datasheet
76Kb / 3P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS260S PANJIT-TS260S Datasheet
220Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS360ILS PANJIT-TS360ILS Datasheet
92Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS140S PANJIT-TS140S Datasheet
134Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S_14 Datasheet
203Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
SDI260 PANJIT-SDI260 Datasheet
92Kb / 4P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS240S PANJIT-TS240S Datasheet
110Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
TS340IS PANJIT-TS340IS_14 Datasheet
115Kb / 5P
   MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com