công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7626-100B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7626-100B
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS standard level FET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7626-100B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7626-100B_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
BUK7626-100B
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 2 — 2 February 2011
7 of 13
NXP Semiconductors
BUK7626-100B
N-channel TrenchMOS standard level FET
Fig 9.
Transfer characteristics: drain current as a
function of gate-source voltage; typical values
Fig 10. Gate-source threshold voltage as a function of
junction temperature
Fig 11. Drain-source on-state resistance as a function
of drain current; typical values
Fig 12. Normalized drain-source on-state resistance
factor as a function of junction temperature
03nm38
0
25
50
75
100
02
46
8
VGS (V)
ID
(A)
Tj = 175 °C
Tj = 25 °C
Tj (°C)
−60
180
120
060
03aa32
2
3
1
4
5
VGS(th)
(V)
0
max
typ
min
03nm41
10
20
30
40
50
60
0
25
50
75
100
I
D
(A)
R
DSon
(m
Ω)
Label is V
GS (V)
20
10
9
8
7
6.5
6
5.5
03ng41
0
0.7
1.4
2.1
2.8
-60
0
60
120
180
Tj (
°C)
a


Số phần tương tự - BUK7626-100B_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7626-100B PHILIPS-BUK7626-100B Datasheet
294Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-11 April 2003
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK7626-100B ISC-BUK7626-100B Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7626-100B NEXPERIA-BUK7626-100B Datasheet
837Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 2 - 2 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK7626-100B_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7675-55A PHILIPS-BUK7675-55A_15 Datasheet
272Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FETN-channel TrenchMOS standard level FET
25 August 2014
PHP34NQ11T PHILIPS-PHP34NQ11T Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS??standard level FET
Rev. 01-17 May 2004
BUK7C06-40AITE PHILIPS-BUK7C06-40AITE Datasheet
109Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 04-23 June 2005
PH20100S NXP-PH20100S Datasheet
183Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-2 February 2009
PHB29N08T NXP-PHB29N08T Datasheet
189Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-13 October 2009
PHB47NQ10T NXP-PHB47NQ10T Datasheet
205Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHB119NQ06T NXP-PHB119NQ06T Datasheet
191Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-15 April 2010
PHD20N06T NXP-PHD20N06T Datasheet
379Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-1 December 2009
PMZ350XN NXP-PMZ350XN Datasheet
91Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-21 February 2008
PHP23NQ11T NXP-PHP23NQ11T Datasheet
220Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHP3055E NXP-PHP3055E Datasheet
248Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 07-26 February 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com